công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAZ2700GGLKOFL-PF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advanced Crystal Technology

tên linh kiện CAZ2700GGLKOFL-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.6 x 1.2mm Crystal unit
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACT [Advanced Crystal Technology]
Trang chủ  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology

CAZ2700GGLKOFL-PF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advanced Crystal Technology

  CAZ2700GGLKOFL-PF Datasheet HTML 1Page - Advanced Crystal Technology CAZ2700GGLKOFL-PF Datasheet HTML 2Page - Advanced Crystal Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1016 SMX‐4 Series
1.6 x 1.2mm Crystal unit
Drawing control: (Internal use only)
Commodity code: 854160 00 00
Issue number: N1
Date: 01/2/2017
Internal reference: H2
Solder Reflow Profile
Additional information
ACT (A wholly owned Acal BFi Company)
+44 (0) 118 978 8878|sales@act.co.uk|www.act.co.uk
ISO9001 Registered 
Specifications subject to change without notification
Temp.( °C)
Time (sec.)
180 ± 10°C
90~120 sec. max
0.45 in
260 ± 5°C
10 sec. max
300
250
200
150
100
50
0
220 ± 10°C
30~40 sec. max


Số phần tương tự - CAZ2700GGLKOFL-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Crystal Techno...
CAZ2700-RF-GOMEFD-PF ACT-CAZ2700-RF-GOMEFD-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
CAZ2700-RF-GOMEFL-PF ACT-CAZ2700-RF-GOMEFL-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
CAZ2700-RF-JOMEFD-PF ACT-CAZ2700-RF-JOMEFD-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
CAZ2700-RF-JOMEFL-PF ACT-CAZ2700-RF-JOMEFL-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
CAZ2700-RF-KOMEFD-PF ACT-CAZ2700-RF-KOMEFD-PF Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
More results

Mô tả tương tự - CAZ2700GGLKOFL-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Crystal Techno...
1612H-SMX-4 ACT-1612H-SMX-4 Datasheet
179Kb / 1P
   1.6 x 1.2mm Crystal unit
1/2/2017
logo
Fox Electronics
C0BS FOX-C0BS Datasheet
287Kb / 3P
   1.6 x 1.2mm Ceramic SMD Crystal
logo
Advanced Crystal Techno...
TWC912 ACT-TWC912 Datasheet
225Kb / 2P
   2.0 x 1.2mm Watch crystal
1/02/2017
logo
Transko Electronics, In...
CS53B TRANSKO-CS53B Datasheet
255Kb / 1P
   MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTAL (5.0 x 3.2 x 1.2mm)
Rev 6: 02-07-2022
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
AT-0023-XZ TAITIEN-AT-0023-XZ Datasheet
255Kb / 1P
   2.0 x 1.6 mm SMD Crystal
logo
IQD Frequency Products ...
IQXO-98X IQD-IQXO-98X Datasheet
306Kb / 7P
   1.6 x 1.2mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed
logo
Advanced Crystal Techno...
752-SMX-2 ACT-752-SMX-2 Datasheet
232Kb / 2P
   7.0 x 5.0mm Crystal unit
1/02/2017
753-SMX-4 ACT-753-SMX-4 Datasheet
236Kb / 2P
   7.0 x 5.0mm Crystal unit
1/02/2017
2016-SMX-4 ACT-2016-SMX-4 Datasheet
198Kb / 2P
   2.0 x 1.6mm crystal unit
01/2/2017
2520H-SMX-4 ACT-2520H-SMX-4 Datasheet
178Kb / 1P
   2.5 x 2.0mm Crystal unit
1/2/2017
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com