công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCP75W bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BCP75W
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V and 3.3V, "Half-Brick" 75 Watt, DC/DC Converters
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

BCP75W bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button BCP75W Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers BCP75W Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers BCP75W Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers BCP75W Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers BCP75W Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers BCP75W Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers BCP75W Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers BCP75W Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers BCP75W Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
7 5 W , D U A L O U T P U T , M I X E D - V O L T A G E D C / D C C O N V E R T E R S
XCP Series
3.3V Output Full-Load to Half-Load Transient Response
(VIN = 24V, 5V@ 0A, external 10µF || 1µF output capacitors.)
15A
3.3V Output
100mV/div
Output
Current
5A/div
100µsec/div
7.5A
3.3V Output Full-Load to Half-Load Transient Response
(VIN = 48V, 5V@ 0A, external 10µF || 1µF output capacitors.)
3.3V Output
100mV/div
Output
Current
5A/div
100µsec/div
15A
7.5A
3.3V Output Half-Load to Full-Load Transient Response
(VIN = 24V, 5V@ 0A, external 10µF || 1µF output capacitors.)
3.3V Output
200mV/div
15A
Output
Current
5A/div
100µsec/div
7.5A
3.3V Output Half-Load to Full-Load Transient Response
(VIN = 48V, 5V@ 0A, external 10µF || 1µF output capacitors.)
15A
7.5A
3.3V Output
200mV/div
Output
Current
5A/div
100µsec/div
Input Ripple Current
(VIN = 24V, 5V @ 15A, 3.3V@ 0A, external 22µF low-ESR input capacitor.)
50mA/div
1µsec/div
Input Ripple Current
(VIN = 48V, 5V @ 15A, 3.3V@ 0A, external 22µF low-ESR input capacitor.)
50mA/div
1µsec/div
D24 Model
D48 Model
Typical Performance Curves
8


Số phần tương tự - BCP75W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BCP70 SIEMENS-BCP70 Datasheet
29Kb / 4P
   PNP Silicon AF Power Transistor (For AF driver and output stages High collector current)
BCP70M SIEMENS-BCP70M Datasheet
29Kb / 4P
   PNP Silicon AF Power Transistor (For AF driver and output stages High collector current)
BCP71 SIEMENS-BCP71 Datasheet
30Kb / 4P
   NPN Silicon AF Power Transistor (Drain switch for RF power amplifier stages For AF driver and output stages High collector current)
BCP71M SIEMENS-BCP71M Datasheet
30Kb / 4P
   NPN Silicon AF Power Transistor (Drain switch for RF power amplifier stages For AF driver and output stages High collector current)
BCP72 SIEMENS-BCP72 Datasheet
29Kb / 3P
   PNP Silicon AF Power Transistor (For AF driver and output stages High collector current High current gain)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com