công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5275LCVM166 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MCF5275LCVM166
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Download  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MCF5275LCVM166 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MCF5275LCVM166 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MCF5275LCVM166 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MCF5275LCVM166 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MCF5275LCVM166 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MCF5275LCVM166 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MCF5275LCVM166 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MCF5275LCVM166 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MCF5275LCVM166 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MCF5275LCVM166 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 76 page
background image
BlockDiagram
MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification, Rev. 1.1
Preliminary
Freescale Semiconductor
3
2
Block Diagram
The superset device in the MCF5275 family comes in a 256 Mold Array Plastic Ball Grid Array
(MAPBGA) package.
Figure 1 shows a top-level block diagram of the MCF5275, the superset device.
Debug BDM
x
x
x
x
JTAG - IEEE 1149.1 Test Access Port
x
x
x
x
Hardware Encryption
x
x
Package
196
MAPBGA
196
MAPBGA
256
MAPBGA
256
MAPBGA
Table 1. MCF5275 Family Configurations
Module
5274L
5275L
5274
5275


Số phần tương tự - MCF5275LCVM166

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5275LCVM166 FREESCALE-MCF5275LCVM166 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
MCF5275LCVM166 FREESCALE-MCF5275LCVM166 Datasheet
601Kb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
More results

Mô tả tương tự - MCF5275LCVM166

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MCF5275EC NXP-MCF5275EC Datasheet
1Mb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Rev. 4, 02/2009
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5274CVM166 FREESCALE-MCF5274CVM166 Datasheet
601Kb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
MCF5275 FREESCALE-MCF5275 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
MCF5271 FREESCALE-MCF5271 Datasheet
1Mb / 40P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_09 Datasheet
2Mb / 48P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5271 FREESCALE-MCF5271_09 Datasheet
1Mb / 42P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_06 Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5235EC FREESCALE-MCF5235EC Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5213 FREESCALE-MCF5213 Datasheet
869Kb / 56P
   Microcontroller Family Hardware Specification
logo
NXP Semiconductors
MPC602EC NXP-MPC602EC Datasheet
440Kb / 26P
   PowerPC 602TM RISC Microprocessor Hardware Specification
5/96
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com