công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD-520-50MG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

tên linh kiện LD-520-50MG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Green Laser Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Trang chủ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

LD-520-50MG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  LD-520-50MG Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH LD-520-50MG Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH LD-520-50MG Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.roithner-laser.com
3
Beam Divergence
Max. operating Current vs. Temperature
Electrical Connection
Pin Configuration
Bottom View
Outline Dimensions
All dimensions in mm
© All Rights Reserved
The above specifications are for reference purpose only and subjected to change without prior notice.
Pin #
Function
Pin 1
LD Cathode
Pin 2
LD Anode, PD Cathode
Pin 3
PD Anode


Số phần tương tự - LD-520-50MG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
LD-520-50SG ROITHNER-LD-520-50SG Datasheet
520Kb / 3P
   Direct Emitting Green Laser Diode 520 nm 50 mW single Transverse Mode Structure: GaN
More results

Mô tả tương tự - LD-520-50MG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NICHIA CORPORATION
NDG4716 NICHIA-NDG4716 Datasheet
210Kb / 3P
   Green Laser Diode
NDG4216E NICHIA-NDG4216E Datasheet
386Kb / 3P
   Green Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLT510-50MGS ROITHNER-RLT510-50MGS Datasheet
419Kb / 2P
   Green Laser Diode
RLT520-50MGS ROITHNER-RLT520-50MGS Datasheet
422Kb / 2P
   Green Laser Diode
LD-520-80SG ROITHNER-LD-520-80SG Datasheet
332Kb / 3P
   Green Laser Diode
logo
NICHIA CORPORATION
NDG4216-E NICHIA-NDG4216-E Datasheet
231Kb / 3P
   Green Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
SPL520-10-4-PD ROITHNER-SPL520-10-4-PD Datasheet
279Kb / 2P
   Green Pigtailed Laser Diode
RLCW520C-5-5 ROITHNER-RLCW520C-5-5 Datasheet
355Kb / 2P
   green diode laser module
logo
NICHIA CORPORATION
NDE4116 NICHIA-NDE4116 Datasheet
182Kb / 3P
   Emerald Green Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLCW520M-5-5 ROITHNER-RLCW520M-5-5 Datasheet
353Kb / 2P
   green diode laser moduld
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com