công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7694ARMZRL7 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7694ARMZRL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7694ARMZRL7 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD7694ARMZRL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7694ARMZRL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7694ARMZRL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7694ARMZRL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7694ARMZRL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7694ARMZRL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7694ARMZRL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7694ARMZRL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7694ARMZRL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
AD7694
Data Sheet
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 6.
Parameter
Rating
Analog Inputs
IN+1, IN−1
GND − 0.3 V to VDD + 0.3 V
or ±130 mA
REF
GND − 0.3 V to VDD + 0.3 V
Supply Voltages
VDD to GND
−0.3 V to +7 V
Digital Inputs to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Digital Outputs to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
150°C
θJA Thermal Impedance
200°C/W (MSOP-8)
θJC Thermal Impedance
44°C/W (MSOP-8)
Lead Temperature Range
Vapor Phase (60 sec)
215°C
Infrared (15 sec)
220°C
1
See the Analog Input section.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
500
µA
IOL
500
µA
IOH
1.4V
TO SDO
CL
50pF
Figure 2. Load Circuit for Digital Interface Timing
VIL
VIH
VOH
VOL
VOL
VOH
tDELAY
tDELAY
Figure 3. Voltage Reference Levels for Timing
ESD CAUTION
Rev. B | Page 6 of 16


Số phần tương tự - AD7694ARMZRL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7694ARMZRL7 AD-AD7694ARMZRL7 Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR짰 ADC in MSOP
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD7694ARMZRL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
542Kb / 29P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7694 AD-AD7694_05 Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7694 AD-AD7694 Datasheet
448Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. 0
AD7694ARMZ AD-AD7694ARMZ Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7685BRM AD-AD7685BRM Datasheet
641Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7685BRMZ AD-AD7685BRMZ Datasheet
484Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7685ARMZ AD-AD7685ARMZ Datasheet
484Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7686 AD-AD7686 Datasheet
566Kb / 29P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7683 AD-AD7683 Datasheet
467Kb / 16P
   16-Bit, 100 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7684 AD-AD7684_17 Datasheet
334Kb / 17P
   16-Bit, 100 kSPS PulSAR, Differential ADC in MSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com