công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP05AL220S09W bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP05AL220S09W
Giải thích chi tiết về linh kiện  5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP05AL220S09W bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP05AL220S09W Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP05AL220S09W Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP05AL220S09W Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TP05AL220S09W Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TP05AL Series
www.gztoppower.con
TEL:0086-20-82019000
Email:sales2@gztoppower.com
Page 3 / 4
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT
diagram 1
Notes:
C1 is a ceramic capacitor to filter out high frequency noise. L1 current flows please refer to the technical specifications provided by the
manufacturers, the current derating more than 80%. TVS tube in the module exception protection after the circuit, it is recommended to use.
2. In the general application, Its not mandatory to use the common-mode inductance within the dashed box;
You can use this common-mode inductance (L=30mH) to meet the higher EMC requirements.
3. For technical support, please contact our engineers.


Số phần tương tự - TP05AL220S09W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP05AL220S09W TOPPOWER-TP05AL220S09W Datasheet
789Kb / 3P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AL220S09W TOPPOWER-TP05AL220S09W Datasheet
847Kb / 3P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - TP05AL220S09W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP05AR TOPPOWER-TP05AR_V01 Datasheet
245Kb / 4P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AS TOPPOWER-TP05AS_V01 Datasheet
848Kb / 4P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AL_19 TOPPOWER-TP05AL_19_04 Datasheet
847Kb / 3P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AL TOPPOWER-TP05AL_19 Datasheet
789Kb / 3P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AD TOPPOWER-TP03AD Datasheet
793Kb / 3P
   3W, 5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AL220S03LSW TOPPOWER-TP03AL220S03LSW Datasheet
827Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP15AS TOPPOWER-TP15AS Datasheet
509Kb / 4P
   15W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AC TOPPOWER-TP03AC_19 Datasheet
718Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP03AC TOPPOWER-TP03AC_V01 Datasheet
249Kb / 3P
   3W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP15AU TOPPOWER-TP15AU Datasheet
772Kb / 4P
   15W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com