công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP05AC220S24W bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TP05AC220S24W
Giải thích chi tiết về linh kiện  5W 4KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP05AC220S24W bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP05AC220S24W Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP05AC220S24W Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP05AC220S24W Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
TP05AC Series
www.gztoppower.con
TEL:0086-20-82019000
Email:sales2@gztoppower.com
Page 2 / 3
MODEL SELECTION
ENVIRONMENT CHARACTERISTICS
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
Operating temperature
industrial-class
-40
+70
Maximum case temperature
industrial-class
+95
Storage temperature
Industry-class
-40
+85
Relative humidity
No condensation
85
RH(%)
Temperature coefficient
±0.02
%/℃
Power derating
+55 ~+70
2.0
%/
Power derating
+0 ~
℃ -25℃
2.0
%/
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃>300,000 h
MECHANICAL DIMENSIONS
Pin
Single Output
1
N
2
L
3
+V0
4
-V0
* Pin not fitted on single output variants
Units:mm
Tolerance:±0.2mm
Case temperature shall not exceed the maximum case temperature.
W:4:1 Wide voltage input range
Main (auxiliary) output voltage
S:single output, D:Dual output
Rated input voltage
Package type
AC-DC
Rated output power
Brand name


Số phần tương tự - TP05AC220S24W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP05AC220S24W TOPPOWER-TP05AC220S24W Datasheet
245Kb / 3P
   5W 4KV Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AC220S24W TOPPOWER-TP05AC220S24W Datasheet
1Mb / 3P
   5W 4KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - TP05AC220S24W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toppower Electronic Tec...
TP05AC TOPPOWER-TP05AC_19 Datasheet
1Mb / 3P
   5W 4KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP20AC TOPPOWER-TP20AC Datasheet
730Kb / 3P
   20W 4KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP07AC TOPPOWER-TP07AC Datasheet
275Kb / 3P
   7W 4KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP15AC TOPPOWER-TP15AC Datasheet
741Kb / 3P
   15W 4KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP10AC TOPPOWER-TP10AC_V01 Datasheet
811Kb / 3P
   10W 4KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AL TOPPOWER-TP05AL Datasheet
214Kb / 4P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AL_19 TOPPOWER-TP05AL_19_04 Datasheet
847Kb / 3P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AC TOPPOWER-TP05AC Datasheet
245Kb / 3P
   5W 4KV Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AS TOPPOWER-TP05AS_V01 Datasheet
848Kb / 4P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
TP05AL TOPPOWER-TP05AL_19 Datasheet
789Kb / 3P
   5W 3KVAC Isolation Wide Input AC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com