công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZT400HVI bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Power Semiconductors

tên linh kiện AZT400HVI
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH CURRENT PHASE CONTROL
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POSEICO [Power Semiconductors]
Trang chủ  http://www.poseico.com
Logo POSEICO - Power Semiconductors

AZT400HVI bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Power Semiconductors

  AZT400HVI Datasheet HTML 1Page - Power Semiconductors AZT400HVI Datasheet HTML 2Page - Power Semiconductors AZT400HVI Datasheet HTML 3Page - Power Semiconductors AZT400HVI Datasheet HTML 4Page - Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
AZT400HVI HIGH CURRENT PHASE CONTROL
FINAL SPECIFICATION
May 17 - Issue: 3
DISSIPATION CHARACTERISTICS
SINE WAVE
180°
120°
90°
60°
30°
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
0
100
200
300
400
500
600
700
Th [°C]
IT(AV) [A]
180°
120°
90°
60°
30°
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
100
200
300
400
500
600
700
PF(AV) [W]
IT(AV) [A]


Số phần tương tự - AZT400HVI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Semiconductors
AZT460 POSEICO-AZT460 Datasheet
151Kb / 4P
   HIGH CURRENT PHASE CONTROL
AZT460S45 POSEICO-AZT460S45 Datasheet
151Kb / 4P
   HIGH CURRENT PHASE CONTROL
More results

Mô tả tương tự - AZT400HVI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Semiconductors
AZT1150 POSEICO-AZT1150 Datasheet
149Kb / 4P
   HIGH CURRENT PHASE CONTROL
AZT530 POSEICO-AZT530 Datasheet
138Kb / 4P
   HIGH CURRENT PHASE CONTROL
AZT460 POSEICO-AZT460 Datasheet
151Kb / 4P
   HIGH CURRENT PHASE CONTROL
AZT740 POSEICO-AZT740 Datasheet
197Kb / 4P
   HIGH CURRENT PHASE CONTROL
AZT630 POSEICO-AZT630 Datasheet
139Kb / 4P
   HIGH CURRENT PHASE CONTROL
AZT800 POSEICO-AZT800 Datasheet
139Kb / 4P
   HIGH CURRENT PHASE CONTROL
AZT310HVI POSEICO-AZT310HVI Datasheet
138Kb / 4P
   HIGH CURRENT PHASE CONTROL
logo
Schneider Electric
RM35JA31MW SCHNEIDER-RM35JA31MW Datasheet
162Kb / 7P
   Modular 1-phase current control relay
logo
Integral Corp.
IL2010B INTEGRAL-IL2010B Datasheet
274Kb / 7P
   PHASE CONTROL CIRCUIT FOR CURRENT FEEDBACK
logo
TEMIC Semiconductors
U2010B TEMIC-U2010B Datasheet
202Kb / 12P
   Phase Control Circuit for Current Feedback
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com