công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7691BCPZRL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7691BCPZRL
Giải thích chi tiết về linh kiện  250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7691BCPZRL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD7691BCPZRL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7691BCPZRL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7691BCPZRL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7691BCPZRL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7691BCPZRL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7691BCPZRL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7691BCPZRL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7691BCPZRL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7691BCPZRL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
Data Sheet
AD7691
Rev. E | Page 5 of 28
TIMING SPECIFICATIONS
VDD = 4.5 V to 5.25 V, VIO = 2.3 V to VDD, VREF = VDD, all specifications TMIN to TMAX, unless otherwise noted.1
Table 4.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Conversion Time: CNV Rising Edge to Data Available
tCONV
0.5
2.2
µs
Acquisition Time
tACQ
1.8
µs
Time Between Conversions
tCYC
4
µs
CNV Pulse Width (CS Mode)
tCNVH
10
ns
SCK Period (CS Mode)
tSCK
15
ns
SCK Period (Chain Mode)
tSCK
VIO Above 4.5 V
17
ns
VIO Above 3 V
18
ns
VIO Above 2.7 V
19
ns
VIO Above 2.3 V
20
ns
SCK Low Time
tSCKL
7
ns
SCK High Time
tSCKH
7
ns
SCK Falling Edge to Data Remains Valid
tHSDO
4
ns
SCK Falling Edge to Data Valid Delay
tDSDO
VIO Above 4.5 V
14
ns
VIO Above 3 V
15
ns
VIO Above 2.7 V
16
ns
VIO Above 2.3 V
17
ns
CNV or SDI Low to SDO D17 MSB Valid (CS Mode)
tEN
VIO Above 4.5 V
15
ns
VIO Above 2.7 V
18
ns
VIO Above 2.3 V
22
ns
CNV or SDI High or Last SCK Falling Edge to SDO High Impedance (CS Mode)
tDIS
25
ns
SDI Valid Setup Time from CNV Rising Edge (CS Mode)
tSSDICNV
15
ns
SDI Valid Hold Time from CNV Rising Edge (CS Mode)
tHSDICNV
0
ns
SCK Valid Setup Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
tSSCKCNV
5
ns
SCK Valid Hold Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
tHSCKCNV
10
ns
SDI Valid Setup Time from SCK Falling Edge (Chain Mode)
tSSDISCK
3
ns
SDI Valid Hold Time from SCK Falling Edge (Chain Mode)
tHSDISCK
4
ns
SDI High to SDO High (Chain Mode with Busy Indicator)
tDSDOSDI
VIO Above 4.5 V
15
ns
VIO Above 2.3 V
26
ns
1
See Figure 3 and Figure 4 for load conditions.


Số phần tương tự - AD7691BCPZRL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7691BRMZ AD-AD7691BRMZ Datasheet
898Kb / 28P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7691BRMZ-RL7 AD-AD7691BRMZ-RL7 Datasheet
898Kb / 28P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD7691BCPZRL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7690 AD-AD7690 Datasheet
674Kb / 25P
   400 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7693 AD-AD7693_17 Datasheet
739Kb / 25P
   500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7942 AD-AD7942_15 Datasheet
383Kb / 24P
   14-Bit, 250 kSPS PulSAR, Pseudo Differential ADC in MSOP/LFCSP
REV. C
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
542Kb / 29P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7694 AD-AD7694_17 Datasheet
360Kb / 17P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7946 AD-AD7946_17 Datasheet
597Kb / 25P
   PulSAR ADC in MSOP and LFCSP
AD7946 AD-AD7946_15 Datasheet
538Kb / 24P
   14-Bit, 500 kSPS, PulSAR ADC in MSOP and LFCSP
REV. B
AD7694 AD-AD7694_05 Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7942 AD-AD7942 Datasheet
555Kb / 24P
   14-Bit, 250 kSPS PulSAR, Pseudo Differential ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7694 AD-AD7694 Datasheet
448Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com