công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD123D-B120R bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện CD123D-B120R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Chip Diode Series
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

CD123D-B120R bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Bourns Electronic Solutions

  CD123D-B120R Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions CD123D-B120R Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions CD123D-B120R Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions CD123D-B120R Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions CD123D-B120R Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions CD123D-B120R Datasheet HTML 6Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
P
A
F
E
T
120°
D2
D
D
1
W1
C
IndexHole
P0
P1
W
POLARITYSTRIP
B
DirectionofFeed
30PITCHES
30PITCHES
End
Trailer
Device
Leader
Start
d
CDDFN5-0504N-TVS/SteeringDiodeArray
Packaging Information
The product will be dispensed in tape and reel format (see diagram below).
Devices are packed in accordance with EIA standard
EIA-481-D and specifications shown here.
DIMENSIONS:
MM
(INCHES)
Item
Symbol
CD123D-B1xR
Carrier Width
A
2.20 ± 0.10
0.087 ± 0.004
Carrier Length
B
3.65 ± 0.10
(0.144 ± 0.004)
Carrier Depth
C
1.75 ± 0.10
(0.069 ± 0.004)
Sprocket Hole
d
1.50 ± 0.10
(0.059 ± 0.004)
Reel Outside Diameter
D
178 ± 2.0
(7.008 ± 0.079)
Reel Inner Diameter
D1
50
(1.969) MIN.
Feed Hole Diameter
D2
13.0 ± 0.5
(0.512 ± 0.020)
Sprocket Hole Position
E
1.75 ± 0.10
(0.069 ± 0.004)
Punch Hole Position
F
5.50 ± 0.05
(0.217 ± 0.002)
Punch Hole Pitch
P
4.00 ± 0.10
(0.157 ± 0.004)
Sprocket Hole Pitch
P0
4.00 ± 0.10
(0.157 ± 0.004)
Embossment Center
P1
2.00 ± 0.10
(0.079 ± 0.004)
Overall Tape Thickness
T
0.40
(0.016) MAX.
Tape Width
W
12.00 ± 0.30
(0.472 ± 0.012)
Reel Width
W1
18.7
(0.736) MAX.
Quantity per Reel
--
3000
REV. 11/17
CD123D-B1xRSchottkyBarrierChipDiodeSeries
Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Usersshouldverifyactualdeviceperformanceintheirspecificapplications.
Theproductsdescribedhereinandthisdocumentaresubjecttospecificlegaldisclaimersassetforthonthelastpageofthisdocument,andatwww.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf.


Số phần tương tự - CD123D-B120R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD123D-B120R BOURNS-CD123D-B120R Datasheet
170Kb / 6P
   CD123D-B1xR Schottky Barrier Chip Diode Series
REV. 08/19
More results

Mô tả tương tự - CD123D-B120R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD0603-B0XR BOURNS-CD0603-B0XR Datasheet
576Kb / 6P
   Schottky Barrier Chip Diode Series
CD0603 BOURNS-CD0603 Datasheet
250Kb / 10P
   Schottky Barrier Chip Diode Series
logo
M/A-COM Technology Solu...
1N66XX MA-COM-1N66XX Datasheet
740Kb / 7P
   Schottky Barrier Diode Chip
logo
List of Unclassifed Man...
CD0805 ETC1-CD0805 Datasheet
332Kb / 9P
   Schottky Barrier Chip Diode Series - 0805
logo
Bourns Electronic Solut...
CD0603-B BOURNS-CD0603-B Datasheet
194Kb / 6P
   CD0603-B0xR Schottky Barrier Chip Diode Series
REV. 08/19
CD0603-B0240 BOURNS-CD0603-B0240 Datasheet
192Kb / 10P
   CD0603/1005 Schottky Barrier Chip Diode Series
CD123D-B BOURNS-CD123D-B Datasheet
170Kb / 6P
   CD123D-B1xR Schottky Barrier Chip Diode Series
REV. 08/19
CD214A-B320 BOURNS-CD214A-B320_11 Datasheet
167Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214A-B1XR BOURNS-CD214A-B1XR Datasheet
482Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
CD214C-B3XR BOURNS-CD214C-B3XR Datasheet
469Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier Chip Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com