công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADD8704ARUZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADD8704ARUZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 V Quad Operational Amplifier
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADD8704ARUZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADD8704ARUZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADD8704ARUZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADD8704ARUZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADD8704ARUZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADD8704ARUZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADD8704ARUZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADD8704ARUZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADD8704ARUZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADD8704ARUZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
ADD8704
LOAD CURRENT (mA)
0.0001
0.001
0.1
1
10
100
1k
10k
100k
0.01
0.1
1
10
100
SOURCE
SINK
VS = 16V
CHANNEL A
Figure 9. Channel A Output Voltage vs. Load Current
LOAD CURRENT (mA)
0.0001
0.001
0.1
10
0.1
10
1
1k
100
10k
0.01
1
100
SOURCE
SINK
VS = 16V
CHANNEL B
Figure 10. Channel B Output Voltage vs. Load Current
LOAD CURRENT (mA)
0.0001
0.001
0.1
10
1
100
1k
10k
0.01
0.1
1
10
100
SOURCE
SINK
VS = 16V
CHANNEL C
Figure 11. Channel C Output Voltage vs. Load Current
LOAD CURRENT (mA)
0.0001
0.001
0.1
10
1k
100
1
100k
10k
0.01
0.1
1
10
100
SOURCE
SINK
VS = 16V
CHANNEL D
Figure 12. Channel D Output Voltage vs. Load Current
LOAD CURRENT (mA)
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1k
10k
0.1
10
1
100
A
B, C
D
VS = 4.5V
SOURCE
Figure 13. Output Source Voltage vs. Load Current, All Channels
LOAD CURRENT (mA)
0.001
0.01
0.1
10
1
100
1k
10k
0.1
1
10
100
A
B, C
D
VS = 4.5V
SINK
Figure 14. Output Sink Voltage vs. Load Current, All Channels
Rev. 0 | Page 7 of 16


Số phần tương tự - ADD8704ARUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8704 AD-ADD8704 Datasheet
552Kb / 16P
   16 V Quad Operational Amplifier
REV. 0
ADD8704 AD-ADD8704_15 Datasheet
552Kb / 16P
   16 V Quad Operational Amplifier
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADD8704ARUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8704 AD-ADD8704_15 Datasheet
552Kb / 16P
   16 V Quad Operational Amplifier
REV. 0
logo
Rohm
BA14741 ROHM-BA14741 Datasheet
50Kb / 4P
   Quad operational amplifier
logo
Fujitsu Component Limit...
MB3614 FUJITSU-MB3614 Datasheet
89Kb / 7P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Hitachi Semiconductor
HA17301P HITACHI-HA17301P Datasheet
61Kb / 14P
   Quad Operational Amplifier
HA17474 HITACHI-HA17474 Datasheet
31Kb / 5P
   Quad Operational Amplifier
logo
Silicon Supplies
LM324A SS-LM324A Datasheet
1Mb / 6P
   Quad Operational Amplifier
Rev 1.0 16/06/18
logo
First Silicon Co., Ltd
FA324P FS-FA324P Datasheet
124Kb / 4P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
KA324 FAIRCHILD-KA324_12 Datasheet
177Kb / 12P
   Quad Operational Amplifier
logo
New Japan Radio
NJM2112 NJRC-NJM2112 Datasheet
218Kb / 5P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
NJM2058 NJRC-NJM2058 Datasheet
226Kb / 6P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com