công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7980BCPZ-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7980BCPZ-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 1 MSPS, PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7980BCPZ-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD7980BCPZ-RL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7980BCPZ-RL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7980BCPZ-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7980BCPZ-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7980BCPZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7980BCPZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7980BCPZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7980BCPZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7980BCPZ-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
Data Sheet
AD7980
Rev. F | Page 5 of 26
TIMING SPECIFICATIONS
−40°C to +125°C, VDD = 2.37 V to 2.63 V, VIO = 3.3 V to 5.5 V, unless otherwise stated. See Figure 2 and Figure 3 for load conditions.
Table 4.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Conversion Time: CNV Rising Edge to Data Available
tCONV
500
710
ns
Acquisition Time
tACQ
290
ns
Time Between Conversions
tCYC
1000
ns
CNV Pulse Width (CS Mode)
tCNVH
10
ns
SCK Period (CS Mode)
tSCK
ns
VIO Above 4.5 V
10.5
ns
VIO Above 3 V
12
ns
VIO Above 2.7 V
13
ns
VIO Above 2.3 V
15
ns
SCK Period (Chain Mode)
tSCK
ns
VIO Above 4.5 V
11.5
ns
VIO Above 3 V
13
ns
VIO Above 2.7 V
14
ns
VIO Above 2.3 V
16
ns
SCK Low Time
tSCKL
4.5
ns
SCK High Time
tSCKH
4.5
ns
SCK Falling Edge to Data Remains Valid
tHSDO
3
ns
SCK Falling Edge to Data Valid Delay
tDSDO
VIO Above 4.5 V
9.5
ns
VIO Above 3 V
11
ns
VIO Above 2.7 V
12
ns
VIO Above 2.3 V
14
ns
CNV or SDI Low to SDO D15 MSB Valid (CS Mode)
tEN
VIO Above 3 V
10
ns
VIO Above 2.3 V
15
ns
CNV or SDI High or Last SCK Falling Edge to SDO High Impedance (CS Mode)
tDIS
20
ns
SDI Valid Setup Time from CNV Rising Edge
tSSDICNV
5
ns
SDI Valid Hold Time from CNV Rising Edge (CS Mode)
tHSDICNV
2
ns
SDI Valid Hold Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
tHSDICNV
0
ns
SCK Valid Setup Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
tSSCKCNV
5
ns
SCK Valid Hold Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
tHSCKCNV
5
ns
SDI Valid Setup Time from SCK Falling Edge (Chain Mode)
tSSDISCK
2
ns
SDI Valid Hold Time from SCK Falling Edge (Chain Mode)
tHSDISCK
3
ns
SDI High to SDO High (Chain Mode with Busy Indicator)
tDSDOSDI
15
ns


Số phần tương tự - AD7980BCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7980BCPZ-RL7 AD-AD7980BCPZ-RL7 Datasheet
485Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD7980BCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7980 AD-AD7980_15 Datasheet
862Kb / 29P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
REV. D
AD7982 AD-AD7982_17 Datasheet
804Kb / 26P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7980-EP AD-AD7980-EP Datasheet
292Kb / 12P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP QFN
REV. 0
AD7980 AD-AD7980 Datasheet
1Mb / 22P
   16-bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
Rev Pr C
AD7980 AD-AD7980_13 Datasheet
485Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7980BRMZRL7 AD-AD7980BRMZRL7 Datasheet
411Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7984 AD-AD7984_17 Datasheet
657Kb / 25P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7984 AD-AD7984_15 Datasheet
594Kb / 24P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
REV. B
AD7946 AD-AD7946_17 Datasheet
597Kb / 25P
   PulSAR ADC in MSOP and LFCSP
AD7983 AD-AD7983_17 Datasheet
584Kb / 25P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com