công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7980BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7980BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 1 MSPS, PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7980BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD7980BRMZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7980BRMZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7980BRMZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7980BRMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7980BRMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7980BRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7980BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7980BRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7980BRMZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
AD7980
Data Sheet
Rev. F | Page 4 of 26
VDD = 2.5 V, VIO = 1.71 V to 5.5 V, VREF = 5 V, TA = −40°C to +125°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
REFERENCE
Voltage Range
2.4
5.1
V
Load Current
1 MSPS, REF = 5 V
330
µA
SAMPLING DYNAMICS
−3 dB Input Bandwidth
10
MHz
Aperture Delay
VDD = 2.5 V
2.0
ns
DIGITAL INPUTS
Logic Levels
VIL
VIO > 3V
–0.3
0.3 × VIO
V
VIH
VIO > 3V
0.7 × VIO
VIO + 0.3
V
VIL
VIO ≤ 3V
–0.3
0.1 × VIO
VIH
VIO ≤ 3V
0.9 × VIO
VIO + 0.3
µA
IIL
−1
+1
µA
IIH
−1
+1
µA
DIGITAL OUTPUTS
Data Format
Serial 16 bits straight binary
Pipeline Delay
Conversion results available immediately
after completed conversion
VOL
ISINK = 500 µA
0.4
V
VOH
ISOURCE = −500 µA
VIO − 0.3
V
POWER SUPPLIES
VDD
2.375
2.5
2.625
V
VIO
1.71
5.5
V
Standby Current1, 2
VDD and VIO = 2.5 V, 25°C
0.35
μA
Power Dissipation
VDD = 2.625 V, VREF = 5 V, VIO = 3 V
Total
10 kSPS throughput
70
µW
1 MSPS throughput, B grade
7.0
9.0
mW
1 MSPS throughput, A grade
7.0
10
mW
VDD Only
4
mW
REF Only
1.7
mW
VIO Only
1.3
mW
Energy per Conversion
7.0
nJ/sample
TEMPERATURE RANGE3
Specified Performance
TMIN to TMAX
−40
+125
°C
1
With all digital inputs forced to VIO or GND as required.
2 During the acquisition phase.
3 Contact sales for extended temperature range.


Số phần tương tự - AD7980BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7980BRMZ AD-AD7980BRMZ Datasheet
485Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7980BRMZRL7 AD-AD7980BRMZRL7 Datasheet
411Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7980BRMZRL7 AD-AD7980BRMZRL7 Datasheet
485Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD7980BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7980 AD-AD7980_15 Datasheet
862Kb / 29P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
REV. D
AD7982 AD-AD7982_17 Datasheet
804Kb / 26P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7980-EP AD-AD7980-EP Datasheet
292Kb / 12P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP QFN
REV. 0
AD7980 AD-AD7980 Datasheet
1Mb / 22P
   16-bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
Rev Pr C
AD7980 AD-AD7980_13 Datasheet
485Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7980BRMZRL7 AD-AD7980BRMZRL7 Datasheet
411Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7984 AD-AD7984_17 Datasheet
657Kb / 25P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7984 AD-AD7984_15 Datasheet
594Kb / 24P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
REV. B
AD7946 AD-AD7946_17 Datasheet
597Kb / 25P
   PulSAR ADC in MSOP and LFCSP
AD7983 AD-AD7983_17 Datasheet
584Kb / 25P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com