công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7689BCPZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7689BCPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADCs
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7689BCPZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD7689BCPZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7689BCPZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7689BCPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7689BCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7689BCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7689BCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7689BCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7689BCPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7689BCPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 35 page
background image
Data Sheet
AD7682/AD7689
Rev. H | Page 7 of 35
TIMING SPECIFICATIONS
VDD = 4.5 V to 5.5 V, VIO = 1.8 V to VDD, all specifications TMIN to TMAX, unless otherwise noted.
Table 4.
Parameter1
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
CONVERSION TIME
CNV Rising Edge to Data Available
tCONV
2.2
µs
ACQUISITION TIME
tACQ
1.8
µs
TIME BETWEEN CONVERSIONS
tCYC
4.0
µs
DATA WRITE/READ DURING CONVERSION
tDATA
1.2
µs
SCK
Period
tSCK
tDSDO + 2
ns
Low Time
tSCKL
11
ns
High Time
tSCKH
11
ns
Falling Edge to Data Remains Valid
tHSDO
4
ns
Falling Edge to Data Valid Delay
tDSDO
VIO Above 2.7 V
18
ns
VIO Above 2.3 V
23
ns
VIO Above 1.8 V
28
ns
CNV
Pulse Width
tCNVH
10
ns
Low to SDO D15 MSB Valid
tEN
VIO Above 2.7 V
18
ns
VIO Above 2.3 V
22
ns
VIO Above 1.8 V
25
ns
High or Last SCK Falling Edge to SDO High Impedance
tDIS
32
ns
Low to SCK Rising Edge
tCLSCK
10
ns
DIN
Valid Setup Time from SCK Rising Edge
tSDIN
5
ns
Valid Hold Time from SCK Rising Edge
tHDIN
5
ns
1
See Figure 2 and Figure 3 for load conditions.


Số phần tương tự - AD7689BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7689BCPZ AD-AD7689BCPZ Datasheet
826Kb / 28P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7689BCPZ AD-AD7689BCPZ Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. D
AD7689BCPZRL7 AD-AD7689BCPZRL7 Datasheet
826Kb / 28P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7689BCPZRL7 AD-AD7689BCPZRL7 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. D
More results

Mô tả tương tự - AD7689BCPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
EVAL-AD7689EDZ AD-EVAL-AD7689EDZ Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. D
AD7682 AD-AD7682 Datasheet
826Kb / 28P
   16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7685 AD-AD7685_15 Datasheet
560Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR
REV. D
AD7694 AD-AD7694_15 Datasheet
319Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR
REV. B
AD7949 AD-AD7949_09 Datasheet
548Kb / 32P
   14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. B
AD7949 AD-AD7949_17 Datasheet
756Kb / 32P
   14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
AD7949 AD-AD7949 Datasheet
744Kb / 28P
   14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC
REV. A
AD7699 AD-AD7699 Datasheet
542Kb / 28P
   16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7689 AD-AD7689 Datasheet
1Mb / 20P
   16-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR짰 ADC.
Rev. PrC
AD7655 AD-AD7655_17 Datasheet
593Kb / 27P
   Low Cost, 4-Channel, 16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com