công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB01GW01-12-CJ bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện LB01GW01-12-CJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Complement to LB Pushbuttons
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

LB01GW01-12-CJ bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  LB01GW01-12-CJ Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB01GW01-12-CJ Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB01GW01-12-CJ Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB01GW01-12-CJ Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB01GW01-12-CJ Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
LB Indicators
M14
M
Complement to LB Pushbuttons
www.nkkswitches.com
TYPICAL INDICATOR ORDERING EXAMPLE
DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE
LB01GW01-5C12-JC
W01
Housing
K
Black
G
Gray
Shapes
01
Square
02
Round
03
Rectangular
01
LB
Red, 12-volt,
Bright LED with Resistor
Square Shape and
Gray Housing
Clear Cap
with Red Diffuser
Terminals
W01
Silver Solder Lug/
Quick Connect
Terminals
G
Solid Cap: Lens/Filter Colors
BJ
White/Clear
CJ
Red/Clear
EJ
Yellow/Clear
FJ
Green/Clear
GJ
Blue/Clear
Incandescent Lamp Used with Solid Cap
05
5-volt
12
12-volt
Cap Types & Colors
LED Cap: Lens/Diffuser Colors
JB
Clear/White
Super Bright LED Used with LED Cap
6B
White
6F
Green
6G
Blue
LED Cap: Lens/Diffuser Colors
JB
Clear/White
JC
Clear/Red
JD
Clear/Amber
JF
Clear/Green
Bright LED Used with LED Cap
Colors
Resistor
No Code
No Resistor
05
5-volt
12
12-volt
24
24-volt
5C
Red
5D
Amber
5F
Green
Incandescent or Neon Used with Insert Cap
01
110-volt Neon
05
5-volt Incandescent
12
12-volt Incandescent
JC
Lamps
Insert Cap: Lens/Filter Colors
JB
Clear/White
JC
Clear/Red
JE
Clear/Yellow
*JF
Clear/Green
*JG
Clear/Blue
*JF & JG not suitable with neon.
5C 12
Silver Solder Lug/
Quick Connect Terminals


Số phần tương tự - LB01GW01-12-CJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
LB01GW01 NKK-LB01GW01 Datasheet
183Kb / 5P
   Complement to LB Pushbuttons
More results

Mô tả tương tự - LB01GW01-12-CJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
LB01KW01 NKK-LB01KW01 Datasheet
183Kb / 5P
   Complement to LB Pushbuttons
UB201KW035C-1JB NKK-UB201KW035C-1JB_16 Datasheet
196Kb / 3P
   Complement to UB2 Pushbuttons
YB01KW01-05-BB NKK-YB01KW01-05-BB Datasheet
224Kb / 6P
   Complement to YB Pushbuttons
KB01KW01-05 NKK-KB01KW01-05 Datasheet
162Kb / 5P
   Complement to KB Pushbuttons
HB01KW01-5C-CB NKK-HB01KW01-5C-CB Datasheet
82Kb / 2P
   Complement to HB Pushbuttons
UB01KW015C NKK-UB01KW015C Datasheet
112Kb / 3P
   Complement to UB Pushbuttons
UB201KW035C-1JB NKK-UB201KW035C-1JB Datasheet
147Kb / 3P
   Complement to UB2 Pushbuttons
YB01KW01 NKK-YB01KW01 Datasheet
199Kb / 6P
   Complement to YB Pushbuttons
logo
List of Unclassifed Man...
FJV1845PMTF ETC2-FJV1845PMTF Datasheet
74Kb / 5P
   Complement to FJV992
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1265 ISC-2SA1265 Datasheet
111Kb / 2P
   Complement to Type 2SC3182
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com