công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU1553 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STU1553
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STU1553 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STU1553 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STU1553 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STU1553 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STU1553 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STU1553 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STU1553 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STU1553 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STU1553 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STU1553 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.samhop.com.tw
Jul,24,2015
4
VGS, Gate-to-Source Voltage(V)
Figure 7. On-Resistance vs.
Gate-Source Voltage
VSD, Body Diode Forward Voltage(V)
Figure 8. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
VDS, Drain-to-Source Voltage(V)
Figure 9. Capacitance
Qg, Total Gate Charge(nC)
Figure 10. Gate Charge
Rg, Gate Resistance(
Ω)
Figure 11. switching characteristics
VDS, Drain-Source Voltage(V)
Figure 12. Maximum Safe Operating Area
110
100
10
100
1000
TD(off )
180
150
120
90
60
30
0
10
0
125 C
75 C
25 C
ID=12A
10
1
20
Ciss
Coss
Crss
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
10
15
20
25
30
0
5
0.1
1
10
100
10
1
0.1
10
8
6
4
2
0
VDS=75V
ID=12A
8
6
4
2
0
30
24
18
12
6
0
0.8
0.6
0.4
0.2
1.0
125 C
25 C
75 C
Ver 1.0
VDS=75V,ID=1A
VGS=10V
Tf
TD(on)
Tr
DC
10
ms
1ms
10
0u
s
R
DS
(O
N)
Lim
it
STU1553
STD1553
VGS=10V
Single Pulse
TC=25 C
1
100


Số phần tương tự - STU1553

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STU1554 SAMHOP-STU1554 Datasheet
139Kb / 10P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results

Mô tả tương tự - STU1553

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HU603AL HSMC-HU603AL Datasheet
60Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
BSS123 FAIRCHILD-BSS123 Datasheet
145Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SDU30N03L SAMHOP-SDU30N03L Datasheet
34Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEF07N8 CET-CEF07N8 Datasheet
46Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SP470C SAMHOP-SP470C Datasheet
99Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STM4840 SAMHOP-STM4840 Datasheet
114Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STU666S SAMHOP-STU666S Datasheet
117Kb / 10P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STUD606S SAMHOP-STUD606S Datasheet
136Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STB28N15 SAMHOP-STB28N15 Datasheet
157Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diotec Semiconductor
MMFTN123 DIOTEC-MMFTN123 Datasheet
111Kb / 2P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com