công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDW25-48 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Bel Fuse Inc.

tên linh kiện LDW25-48
Giải thích chi tiết về linh kiện  Industrial Control
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BEL [Bel Fuse Inc.]
Trang chủ  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.

LDW25-48 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Bel Fuse Inc.

  LDW25-48 Datasheet HTML 1Page - Bel Fuse Inc. LDW25-48 Datasheet HTML 2Page - Bel Fuse Inc. LDW25-48 Datasheet HTML 3Page - Bel Fuse Inc. LDW25-48 Datasheet HTML 4Page - Bel Fuse Inc. LDW25-48 Datasheet HTML 5Page - Bel Fuse Inc. LDW25-48 Datasheet HTML 6Page - Bel Fuse Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
LDW25 Series
4
Asia-Pacific
+86 755 298 85888
Europe, Middle East
+353 61 225 977
North America
+1 408 785 5200
© 2017 Bel Power Solutions & Protection
BCD.00852_AC
Figure 1. Derating vs Current
Figure 2. Derating vs Temperature


Số phần tương tự - LDW25-48

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bel Fuse Inc.
LDW25-24 BEL-LDW25-24 Datasheet
673Kb / 4P
   Single or two phase AC (90 - 550 VAC) or DC (150 - 725 VDC) input
More results

Mô tả tương tự - LDW25-48

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bel Fuse Inc.
LDP200-200 BEL-LDP200-200 Datasheet
680Kb / 4P
   Industrial Control
logo
Abracon Corporation
ASTMUPC ABRACON-ASTMUPC Datasheet
4Mb / 10P
   Industrial control
07.22.15
logo
Bel Fuse Inc.
LDD240-WU BEL-LDD240-WU Datasheet
797Kb / 5P
   Industrial machine control
logo
Schneider Electric
HFNF120ICSE002 SCHNEIDER-HFNF120ICSE002 Datasheet
79Kb / 1P
   Industrial/Control Panel
19-Feb-2023
HFNF120ICSE005 SCHNEIDER-HFNF120ICSE005 Datasheet
80Kb / 1P
   Industrial/Control Panel
19-Feb-2023
logo
Fuji Electric
RB104 FUJI-RB104 Datasheet
51Kb / 1P
   Industrial Control Relays
logo
Schneider Electric
HFNF240IESE003 SCHNEIDER-HFNF240IESE003 Datasheet
60Kb / 1P
   Industrial/Control Panel
12-Feb-2023
logo
List of Unclassifed Man...
E100TF ETC2-E100TF Datasheet
536Kb / 5P
   Industrial Control Transformers
logo
Schneider Electric
HFNF120IESE020 SCHNEIDER-HFNF120IESE020 Datasheet
90Kb / 1P
   Industrial/Control Panel
12-Feb-2023
HFNF240IESE020 SCHNEIDER-HFNF240IESE020 Datasheet
90Kb / 1P
   Industrial/Control Panel
12-Feb-2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com