công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD670S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STD670S
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STD670S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

Back Button STD670S Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STD670S Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STD670S Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STD670S Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STD670S Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STD670S Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STD670S Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STD670S Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. STD670S Datasheet HTML 10Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Ver 1.0
www.samhop.com.tw
Apr,29,2014
6
TO-252
L3
b2
b
L2
L
A1
L1
A
MAX
MIN
c
c2
D
D1
e
H
E1
MILLIMETERS
SYMBOLS
E
b3
E
b3
H
L3
D
L4
b2
b
e
1
2
3
A
c2
c
E1
D1
L1
A1
L2
DETAIL "A"
DETAIL "A"
2.200
2.380
0.000
0.127
0.635
0.889
0.762
1.143
5.200
5.460
0.450
0.600
0.450
0.580
6.000
6.223
5.210
2.286 BSC
6.400
6.731
4.318
9.400
10.400
L4
1.400
1.770
2.743 REF
L
0.508 BSC
0.890
1.270
0.640
1.010
10°
4.900
5.380
STU670S
STD670S


Số phần tương tự - STD670S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Visual Communications C...
STD670BLK VCC-STD670BLK Datasheet
67Kb / 1P
   STD
More results

Mô tả tương tự - STD670S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HU603AL HSMC-HU603AL Datasheet
60Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
BSS123 FAIRCHILD-BSS123 Datasheet
145Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SDU30N03L SAMHOP-SDU30N03L Datasheet
34Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEF07N8 CET-CEF07N8 Datasheet
46Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SP470C SAMHOP-SP470C Datasheet
99Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STM4840 SAMHOP-STM4840 Datasheet
114Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STU666S SAMHOP-STU666S Datasheet
117Kb / 10P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STUD606S SAMHOP-STUD606S Datasheet
136Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STU1553 SAMHOP-STU1553 Datasheet
139Kb / 10P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STB28N15 SAMHOP-STB28N15 Datasheet
157Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diotec Semiconductor
MMFTN123 DIOTEC-MMFTN123 Datasheet
111Kb / 2P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com