công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD45N10 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STD45N10
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STD45N10 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SamHop Microelectronics Corp.

Back Button STD45N10 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STD45N10 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STD45N10 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STD45N10 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STD45N10 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STD45N10 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STD45N10 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STD45N10 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. STD45N10 Datasheet HTML 10Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Ver 1.0
www.samhop.com.tw
Jan,16,2015
6
TO-252
0.200
0.400
0.889
5.300
8.900
0.508 REF.
L4
0.500
2.290 REF
b1
6.300
6.731
b
L3
1.397
1.770
L1
A1
2.743 REF.
L2
5.515
4.900
1
2
3
E1
D
E
b2
D1
L3
L4
b1
e
b
H
C
A
DETAIL "A"
1
L
L1
A1
L2
DETAIL "A"
A
2.100
2.500
MAX
MIN
0.000
0.770
1.140
C
0.400
0.600
D
6.223
D1
E
e
10.400
L
H
1.100
1
REF.
10°
MAX
MIN
MILLIMETERS
INCHES
0.083
0.098
0.000
0.008
0.016
0.035
0.030
0.045
0.016
0.024
0.209
0.245
0.193
0.217
0.248
0.265
0.090 BSC
0.350
0.409
0.055
0.070
0.108 REF.
0.020 REF.
0.020
0.043
REF.
10°
SYMBOLS
E1
4.400
5.004
0.173
0.197
b2
4.800
5.460
0.189
0.215
1.700
0.890
0.035
0.067
STU45N10
STD45N10


Số phần tương tự - STD45N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD45N10F7 STMICROELECTRONICS-STD45N10F7 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 100 V, 0.0145 typ., 45 A, STripFET VII DeepGATE Power MOSFETs in DPAK, I2PAK and TO-220 packages
October 2013 Rev 1
logo
Inchange Semiconductor ...
STD45N10F7 ISC-STD45N10F7 Datasheet
324Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STD45N10F7 DOINGTER-STD45N10F7 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
More results

Mô tả tương tự - STD45N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HU603AL HSMC-HU603AL Datasheet
60Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
BSS123 FAIRCHILD-BSS123 Datasheet
145Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SDU30N03L SAMHOP-SDU30N03L Datasheet
34Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEF07N8 CET-CEF07N8 Datasheet
46Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SP470C SAMHOP-SP470C Datasheet
99Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STM4840 SAMHOP-STM4840 Datasheet
114Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STU666S SAMHOP-STU666S Datasheet
117Kb / 10P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STUD606S SAMHOP-STUD606S Datasheet
136Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STU1553 SAMHOP-STU1553 Datasheet
139Kb / 10P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STB28N15 SAMHOP-STB28N15 Datasheet
157Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diotec Semiconductor
MMFTN123 DIOTEC-MMFTN123 Datasheet
111Kb / 2P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com