công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU45N01 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STU45N01
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STU45N01 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STU45N01 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STU45N01 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STU45N01 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STU45N01 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STU45N01 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STU45N01 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STU45N01 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STU45N01 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STU45N01 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
tp
V(BR )D SS
IAS
Figure 13b.
www.samhop.com.tw
Aug,05,2013
5
Square Wave Pulse Duration(sec)
Figure 14. Normalized Thermal Transient Impedance Curve
2
1
0.1
0.01
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
110
D=0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
P DM
t1
t2
1. R JA (t)=r (t) * R JA
2. R JA=S ee Datas heet
3. T JM-T A =P DM*R JA (t)
4. Duty C ycle, D=t1/t2
SING LE P ULS E
Unclamped Inductive Waveforms
Figure 13a.
Unclamped Inductive Test Circuit
R G
IAS
0.0 1
tp
D.U .T
L
V DS
+
-
DD
20V
V
STU45N01
STD45N01
Ver 1.0


Số phần tương tự - STU45N01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STU45N01 DOINGTER-STU45N01 Datasheet
862Kb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
More results

Mô tả tương tự - STU45N01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HU603AL HSMC-HU603AL Datasheet
60Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
BSS123 FAIRCHILD-BSS123 Datasheet
145Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SDU30N03L SAMHOP-SDU30N03L Datasheet
34Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEF07N8 CET-CEF07N8 Datasheet
46Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SP470C SAMHOP-SP470C Datasheet
99Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STM4840 SAMHOP-STM4840 Datasheet
114Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STU666S SAMHOP-STU666S Datasheet
117Kb / 10P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STUD606S SAMHOP-STUD606S Datasheet
136Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STU1553 SAMHOP-STU1553 Datasheet
139Kb / 10P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STB28N15 SAMHOP-STB28N15 Datasheet
157Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diotec Semiconductor
MMFTN123 DIOTEC-MMFTN123 Datasheet
111Kb / 2P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com