công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145170DT2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145170DT2
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145170DT2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC145170DT2 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145170DT2 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145170DT2 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145170DT2 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145170DT2 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145170DT2 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145170DT2 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145170DT2 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145170DT2 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
2
MC145170-2 Technical Data
MOTOROLA
Introduction
Maximum Operating Frequency:
185 MHz @ Vin = 500 mVpp, 4.5 V Minimum Supply
100 MHz @ Vin = 500 mVpp, 3.0 V Minimum Supply
Operating Supply Current:
0.6 mA @ 3.0 V, 30 MHz
1.5 mA @ 3.0 V, 100 MHz
3.0 mA @ 5.0 V, 50 MHz
5.8 mA @ 5.0 V, 185 MHz
Operating Temperature Range: -40 to 85
°C
R Counter Division Range: 1 and 5 to 32,767
N Counter Division Range: 40 to 65,535
Direct Interface to Motorola SPI Serial Data Port
See Application Notes AN1207/D and AN1671/D
Contact Motorola for MC145170 control software.
Table 1. Comparision of the PLL Frequency Synthesizers
Parameter
MC145170-2
MC145170-1
Minimum Supply Voltage
2.7 V
2.5 V
Maximum Input Current, fin
150
µA
120
µA
Dynamic Characteristics, fin (Figure 26)
Unchanged
-
Power-On Reset Circuit
Improved
-
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC145170DT2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145170DT2 LANSDALE-MC145170DT2 Datasheet
13Mb / 26P
   Phase-Frequency Detector PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
logo
Freescale Semiconductor...
MC145170DT2 FREESCALE-MC145170DT2 Datasheet
1Mb / 32P
   PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
More results

Mô tả tương tự - MC145170DT2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14570 MOTOROLA-MC14570 Datasheet
486Kb / 16P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER WITH SERIAL INTERFACE
logo
Freescale Semiconductor...
MC145170-2 FREESCALE-MC145170-2 Datasheet
1Mb / 32P
   PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
logo
Motorola, Inc
MC145170-1 MOTOROLA-MC145170-1 Datasheet
456Kb / 27P
   PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface CMOS
MC145170 MOTOROLA-MC145170 Datasheet
486Kb / 16P
   PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface CMOS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145170 LANSDALE-ML145170 Datasheet
13Mb / 26P
   Phase-Frequency Detector PLL Frequency Synthesizer with Serial Interface
logo
Nippon Precision Circui...
SM5158A NPC-SM5158A Datasheet
60Kb / 7P
   Serial input PLL frequency synthesizer
logo
Fujitsu Component Limit...
MB15A02 FUJITSU-MB15A02 Datasheet
2Mb / 16P
   SERIAL INPUT PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
MB1501 FUJITSU-MB1501 Datasheet
238Kb / 17P
   SERIAL INPUT PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
MB1511 FUJITSU-MB1511 Datasheet
127Kb / 15P
   Serial Input PLL Frequency Synthesizer
logo
Motorola, Inc
MC12210 MOTOROLA-MC12210 Datasheet
98Kb / 12P
   SERIAL INPUT PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com