công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA158 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

tên linh kiện BA158
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST RECOVERY RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

BA158 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

  BA158 Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. BA158 Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BA157 THRU BA159
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
25
50
75
100
125
150
175
30
25
20
15
10
5.0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.5
0.1
1.0
10
100
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.1
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
t,PULSE DURATION,sec.
FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG. 6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
inductive Load
1
10
100
0.01
0.1
1
20
10
TJ=25 C
1
10
100
200
0
20
40
60
80
100
1,000
100
10
1
0.1
0.01
TJ=100 C
TJ=25 C
PERCENT OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%
FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE, C
TJ=25 C
PULSE WIDTH=300
µs
1%DUTY CYCLE
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
The cruve graph is for reference only, can't be the basis for judgment(曲线图仅供参考)!


Số phần tương tự - BA158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
BA158 PANJIT-BA158 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 400 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Vishay Siliconix
BA158 VISHAY-BA158 Datasheet
67Kb / 4P
   Fast Switching Plastic Rectifier
Revision: 26-Oct-09
logo
Semikron International
BA158 SEMIKRON-BA158 Datasheet
138Kb / 2P
   Fast silicon rectifier diodes
logo
Jinan Jing Heng Electro...
BA158 JINGHENG-BA158 Datasheet
58Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
SynSemi, Inc.
BA158 SYNSEMI-BA158 Datasheet
39Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
More results

Mô tả tương tự - BA158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
FR201 CHENG-YI-FR201 Datasheet
103Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Compact Technology Corp...
1N4933 CTC-1N4933 Datasheet
71Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Changzhou Shunye Electr...
FR201 SY-FR201 Datasheet
233Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
EIC discrete Semiconduc...
FT2000AA EIC-FT2000AA Datasheet
110Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Sensitron
1N5186 SENSITRON-1N5186 Datasheet
36Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
EIC discrete Semiconduc...
RGP20A EIC-RGP20A Datasheet
57Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Microsemi Corporation
JAN1N3891 MICROSEMI-JAN1N3891 Datasheet
528Kb / 7P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Sangdest Microelectroni...
FR101 SMC-FR101 Datasheet
174Kb / 4P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
1F3 LRC-1F3_15 Datasheet
189Kb / 7P
   Fast Recovery Rectifiers
1N4936 LRC-1N4936_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Recovery Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BA157 TSC-BA157_14 Datasheet
379Kb / 4P
   Fast Recovery Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com