công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SML-LXL1209SYC-ATR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LUMEX INC.

tên linh kiện SML-LXL1209SYC-ATR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.2(L)*2.4(W)*2.5(H)mm, SURFACE MOUNT LED, 595 SUPER YELLOW LED, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUMEX [LUMEX INC.]
Trang chủ  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.

SML-LXL1209SYC-ATR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LUMEX INC.

  SML-LXL1209SYC-ATR Datasheet HTML 1Page - LUMEX INC. SML-LXL1209SYC-ATR Datasheet HTML 2Page - LUMEX INC. SML-LXL1209SYC-ATR Datasheet HTML 3Page - LUMEX INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH
FORWARD VOLTAGE VS FORWARD CURRENT
DRECTIVE CHARACTERISTICS
SCALE :
mm [INCH]
DATE:
DRAWN BY:
425 N. GARY AVE.
CAROL STREAM, IL 60188
PHONE:800-278-5666
FAX:630-315-2150
WEB:WWW.LUMEX.COM
3.2(L)*2.4(W)*2.5(H)mm, SURFACE MOUNT LED, 595 SUPER YELLOW LED, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL
**THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.**
CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL
KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.
CHKD BY:
APRVD BY:
PAGE:
UNIT:
*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN=
MAX.=
+DECIMAL PRECISION
-0.00
+0.00
-DECIMAL PRECISION
NTF
Pb
PART NUMBER
REV
SML-LXL1209SYC/ATR
C
2017.05.17
3 OF 3
E.C.
G.Y.
R.C.
REV
DATE
B
A
06.14.13
01.26.16
E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS
E.C.N. #11864
E.C.N. #11984
17.05.17
ECN-Lumex201700015
C


Số phần tương tự - SML-LXL1209SYC-ATR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LUMEX INC.
SML-LXL1209SYC-TR LUMEX-SML-LXL1209SYC-TR Datasheet
63Kb / 1P
   3.2mm x 2.4mm SURFACE MOUNT LED
SML-LXL1209SYC-TR LUMEX-SML-LXL1209SYC-TR_17 Datasheet
64Kb / 1P
   3.2mm X 2.4mm PCB SURFACE MOUNT LED
More results

Mô tả tương tự - SML-LXL1209SYC-ATR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LUMEX INC.
SML-LXL1209SIC-TR LUMEX-SML-LXL1209SIC-TR_17 Datasheet
423Kb / 2P
   3.2(L)*2.4(W)*2.6(H)mm, SML, 632nm SUPER INTENSITY RED LED, WATER CLEAR LENS, TAPE AND REEL.
SML-LXR851SGSIC-TR LUMEX-SML-LXR851SGSIC-TR Datasheet
439Kb / 2P
   1(L)*3(W)*2(H)mm, SURFACE MOUNT SIDE VIEW LED, GREEN / RED LED, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL
SML-LXL1206GC-TR LUMEX-SML-LXL1206GC-TR Datasheet
421Kb / 2P
   3(L)*1.5(W)*1.5(H)mm, PCB SML WITH LENS, 570nm YELLOW GREEN LED, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL
SML-LX23SRC-TR LUMEX-SML-LX23SRC-TR_17 Datasheet
227Kb / 2P
   2(W)*3(L)*1.3(H)mm, SURFACE MOUNT WITH REFLECTOR, 655nm SUPER RED LED, WATER CLEAR LENS, TAPE AND REEL.
SML-LX0606SISUGCTR LUMEX-SML-LX0606SISUGCTR Datasheet
461Kb / 2P
   1.6(L)*1.5(W)*0.7(H)mm, SURFACE MOUNT LED, AlInGap RED/AlInGaP GREEN BICOLOR LED, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL
SML-LX23UWC-TR LUMEX-SML-LX23UWC-TR_17 Datasheet
415Kb / 2P
   3(L)*2(W)*1.3(H)mm, SURFACE MOUNT WITH REFLECTOR, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL
SML-LX4014UWC-TR LUMEX-SML-LX4014UWC-TR_17 Datasheet
416Kb / 2P
   4.0(L)*1.4(W)*0.6(H)mm, COOL WHITE LED, InGaN/GAN, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL
SML-LX5050SIUPGUSB LUMEX-SML-LX5050SIUPGUSB Datasheet
441Kb / 2P
   5(L)*5(W)*1.6(H)mm, SURFACE MOUNT TOP VIEW LED, AlGaInP RED / InGaN GREEN / InGaN BLUE, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL.
SML-LX2835SISUGSBC LUMEX-SML-LX2835SISUGSBC_17 Datasheet
460Kb / 2P
   3.5(L)*2.7(W)*1.9(H)mm, SURFACE MOUNT TOP VIEW LED, AlGaInP RED / AlGaInP GREEN / GaN BLUE, WATER CLEAR LENS, TAPE & REEL.
SSL-LXA228YC-TR31 LUMEX-SSL-LXA228YC-TR31 Datasheet
66Kb / 1P
   585nm YELLOW, AXIAL LED, WATER CLEAR LENS, Z BEND, TAPE AND REEL
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com