công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5820 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 1N5820
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

1N5820 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  1N5820 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 1N5820 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 1N5820 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N5820-1N5822, Rev. C
2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Schottky Rectifiers
(continued)
Typical Characteristics
5
101520
25303540
0.01
0.1
1
10
100
R everse Voltage, V
R [V]
T = 125 C
º
J
T = 75 C
º
J
T = 25 C
º
J
1N5820
1N5822
1N5821
0
20
40
60
80
100
120
140
0
1
2
3
4
Lead Temperature [ºC]
SINGLE PHASE
HALF WAVE
60HZ
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
.375" 9.5 mm LEAD
LENGTHS
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1
1
10
20
Forward Voltage, V
F [V]
Pulse Width = 200
µµµµS
T = 25 C
º
J
1N5820
1N5822
1N5821
0.1
0.4
1
4
10
40
100
10
20
40
60
80
100
200
400
600
800
1000
Reverse Voltage, V
R [V]
12
5
10
20
50
100
10
20
30
40
50
60
70
80
Number of Cycles at 60Hz
8.3ms Single Half Sine-Wave
JEDEC Method
Figure 1. Forward Current Derating Curve
Figure 2. Forward Voltage Characteristics
Figure 3. Non-Repetitive Surge Current
Figure 4. Reverse Current vs Reverse Voltage
Figure 5. Total Capacitance


Số phần tương tự - 1N5820

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5820 TSC-1N5820 Datasheet
63Kb / 2P
   3.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
1N5820 PACELEADER-1N5820 Datasheet
467Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Motorola, Inc
1N5820 MOTOROLA-1N5820 Datasheet
168Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 3.0 AMPERES 20, 30, 40 VOLTS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5820 NJSEMI-1N5820 Datasheet
128Kb / 1P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820 Datasheet
80Kb / 5P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 06-Nov-08
More results

Mô tả tương tự - 1N5820

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com