công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7986BCPZ-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7986BCPZ-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  15 mW ADC in LFCSP
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7986BCPZ-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD7986BCPZ-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7986BCPZ-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7986BCPZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7986BCPZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7986BCPZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7986BCPZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7986BCPZ-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7986BCPZ-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7986BCPZ-RL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 29 page
background image
AD7986
Data Sheet
Rev. D | Page 8 of 28
Pin No.
Mnemonic
Type1
Description
19
BVDD
P
Reference buffer power. Nominally 5.0 V.
If an external reference buffer is used to achieve the maximum SNR performance with 5 V reference,
the reference buffer must be powered down by connecting the REFIN pin to ground. The external
reference buffer must be connected to the BVDD pin.
20
REFIN
AI/O
Internal Reference Output/Reference Buffer Input.
When PDREF = low, the internal band gap reference produces a 1.2 V (typical) voltage on this pin,
which needs external decoupling (0.1 µF typical).
When PDREF = high, use an external reference to provide a 1.2 V (typical) to this pin.
When PDREF = high, and REFIN = low, the on-chip reference buffer and band gap are powered down.
An external reference must be connected to REF and BVDD.
21 (EPAD)
Exposed Pad
EP
The exposed pad is not connected internally. For increased reliability of the solder joints, it is
recommended that the pad be soldered to the system ground plane.
1
AI = analog input, AI/O = bidirectional analog; DI = digital input, DO = digital output, and P = power.


Số phần tương tự - AD7986BCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7986BCPZ AD-AD7986BCPZ Datasheet
472Kb / 28P
   18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in LFCSP (QFN)
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD7986BCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7944 AD-AD7944_17 Datasheet
689Kb / 29P
   15.5 mW ADC in LFCSP
AD7986BCPZ AD-AD7986BCPZ Datasheet
472Kb / 28P
   18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in LFCSP (QFN)
REV. B
AD7985 AD-AD7985_17 Datasheet
569Kb / 29P
   16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
AD7985 AD-AD7985 Datasheet
585Kb / 28P
   16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
REV. 0
AD7944 AD-AD7944 Datasheet
582Kb / 28P
   14-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
REV. 0
AD7984 AD-AD7984_17 Datasheet
657Kb / 25P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7982 AD-AD7982_17 Datasheet
804Kb / 26P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7984 AD-AD7984_15 Datasheet
594Kb / 24P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
REV. B
AD7693 AD-AD7693_15 Datasheet
665Kb / 24P
   Differential ADC in MSOP/LFCSP
REV. B
AD7942 AD-AD7942_17 Datasheet
463Kb / 25P
   Pseudo Differential ADC in MSOP/LFCSP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com