công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26
Giải thích chi tiết về linh kiện  optical indicators
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
2012-11-14
6
LSY T67B
Relative spektrale Emission
2) Seite 15
Relative Spectral Emission
2) page 15
V(
) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
I
rel = f (); TA = 25 °C; IF = 30 mA
Abstrahlcharakteristik
2) Seite 15
Radiation Characteristic
2) page 15
I
rel = f (); TA = 25 °C
OHL00172
400
0
20
40
60
80
100
450
500
550
600
650
700
nm
%
I
rel
λ
Vλ
yellow
super-red
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚


Số phần tương tự - LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ams AG
LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 AMSCO-LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26 Datasheet
428Kb / 15P
   Enhanced Optical Power LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2012-11-14
More results

Mô tả tương tự - LSYT67B-S1T2-1+T1U2-26

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 OSRAM-LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet
398Kb / 17P
   optical indicators
LOGT77K OSRAM-LOGT77K Datasheet
519Kb / 16P
   optical indicators
LSYT676 OSRAM-LSYT676 Datasheet
398Kb / 17P
   optical indicators
LSGT77K-JL-1-HK-1 OSRAM-LSGT77K-JL-1-HK-1 Datasheet
365Kb / 16P
   optical indicators
logo
Copal Electronics
PZ-30 COPAL-PZ-30_16 Datasheet
139Kb / 7P
   PRESSURE INDICATORS
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1700-B00A1 AVAGO-HLMP-1700-B00A1 Datasheet
294Kb / 10P
   Telecommunications indicators
HLMP-1719-A00A2 AVAGO-HLMP-1719-A00A2 Datasheet
294Kb / 10P
   Telecommunications indicators
logo
Omron Electronics LLC
K3HB OMRON-K3HB Datasheet
1Mb / 32P
   Digital Indicators
logo
Copal Electronics
PZ-200 COPAL-PZ-200_16 Datasheet
91Kb / 4P
   PRESSURE INDICATORS
logo
QT Optoelectronics
MV53173 QT-MV53173 Datasheet
309Kb / 3P
   PANEL INDICATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com