công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD2S44-TM11B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD2S44-TM11B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Channel Synchro/Resolver-to-Digital Converter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD2S44-TM11B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD2S44-TM11B Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD2S44-TM11B Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD2S44-TM11B Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD2S44-TM11B Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD2S44-TM11B Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD2S44-TM11B Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD2S44-TM11B Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD2S44-TM11B Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD2S44-TM11B Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Data Sheet
AD2S44
Rev. B | Page 3 of 12
SPECIFICATIONS
VS = ±15 V at TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 1.
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions/Comments
PERFORMANCE
Accuracy1
AD2S44-UMB2
−4.0
+4.0
Arc minutes
−55°C to +125°C
−2.6
+2.6
Arc minutes
−25°C to +85°C
AD2S44-TMB2
−4.0
+4.0
Arc minutes
−55°C to +125°C
Tracking Rate
20
Rev/sec
Resolution (1 LSB = 1.3 Arc Minutes)
14
Bits
Output coding parallel natural binary
Repeatability
1
LSB
Signal/Reference Frequency
400
2600
Hz
Bandwidth
100
Hz
SIGNAL INPUTS
Signal Voltage
11.8 or 90
V rms
See the Ordering Information section
Input Impedance
90 V Signal
200
kΩ
Resistive tolerance ±2%
11.8 V Signal
26
kΩ
Common-Mode Rejection
74
dB
Common-Mode Range
90 V Signal
±250
V dc
11.8 V Signal
±60
V dc
REFERENCE INPUTS
Reference Voltage
26 or 115
V rms
See the Ordering Information section
Input Impedance
115 V
270
kΩ
Resistive tolerance ±5%
26 V
270
kΩ
Common-Mode Range
115 V
±210
V dc
26 V
±210
V dc
ACCELERATION CONSTANT
62,000
sec–2
STEP RESPONSE
Large Step1, 2
63
75
ms
179° to 1 LSB of error
Small Step1, 2
25
30
ms
2° to 1 LSB of error
POWER LINES
+VS = +15 V1, 2
75
80
mA
Quiescent condition
–VS = −15 V1, 2
40
45
mA
Quiescent condition
Power Dissipation
1.7
1.9
W
Quiescent condition
DIGITAL INPUTS
OE
VIL
0.7
V dc
IIL = 5 µA
VIH
2.0
V dc
IIH = 5 µA
A/B
VIL
0.7
V dc
IIL = 1.2 mA
VIH
2.0
V dc
IIH = –60 µA
DIGITAL OUTPUTS (DB1 to DB14)
VOL1, 2
0.4
V dc
IIL = 1.2 mA
VOH1, 2
2.4
V dc
IOH = 60 µA
Three-State Leakage Current
±40
µA
Drive Capability
3
LSTTL loads


Số phần tương tự - AD2S44-TM11B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD2S44-TM11B AD-AD2S44-TM11B Datasheet
310Kb / 12P
   Low Cost, 14-Bit, Dual Channel Synchro/Resolver-to-Digital Converter
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD2S44-TM11B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD2S44 AD-AD2S44 Datasheet
389Kb / 8P
   Low Cost, 14-Bit, Dual Channel Synchro/Resolver-to-Digital Converter
SDC-RDC1700 AD-SDC-RDC1700_15 Datasheet
2Mb / 6P
   LOW PROFILE SYNCHRO RESOLVER TO DIGITAL CONVERTER
AD2S44 AD-AD2S44_15 Datasheet
310Kb / 12P
   Low Cost, 14-Bit, Dual Channel Synchro/Resolver-to-Digital Converter
REV. B
AD2S44-TM18B AD-AD2S44-TM18B Datasheet
310Kb / 12P
   Low Cost, 14-Bit, Dual Channel Synchro/Resolver-to-Digital Converter
REV. B
logo
List of Unclassifed Man...
VMIVME-4905 ETC2-VMIVME-4905 Datasheet
89Kb / 3P
   High Power Digital-to-Synchro/Resolver Converter Board
logo
Analog Devices
AD2S46 AD-AD2S46_15 Datasheet
2Mb / 8P
   LOW COST 16 BIT SYNCHRO RESOLVER TO DIGITAL CONVERTER
REV. 0
DRC1745 AD-DRC1745_15 Datasheet
3Mb / 8P
   High Power Output Hybrid Digital to Synchro Resolver Converters
DRC1746 AD-DRC1746_15 Datasheet
3Mb / 8P
   HIGH POWER OUTPUT HYBRID DIGITAL TO SYNCHRO RESOLVER CONVERTERS
REV. A
SDC1768 AD-SDC1768 Datasheet
711Kb / 6P
   12- AND 14- BIT HYBRID SYNCHRO / RESOLVER TO DIGITAL CONVERTERS
SDC174A411 AD-SDC174A411 Datasheet
3Mb / 8P
   12-and 14-bit hybrid Synchro/Resolver-to Digital Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com