công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST72521AR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
ST72521AR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
10 / 11 page ST72521M/R/AR 10/11 PACKAGE MECHANICAL DATA (Cont’d) Figure 6. 64-Pin Thin Quad Flat Package Figure 7. 42-Pin Plastic Dual In-Line Package, Shrink 600-mil Width Dim. mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 1.60 0.063 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 1.35 1.40 1.45 0.053 0.055 0.057 b 0.17 0.22 0.27 0.007 0.009 0.011 c 0.09 0.20 0.004 0.008 D 12.00 0.472 D1 10.00 0.394 E 12.00 0.472 E1 10.00 0.394 e 0.50 0.020 θ 0 ° 3.5 ° 7 ° 0 ° 3.5 ° 7 ° L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.039 Number of Pins N 64 A A2 A1 c h L1 L E E1 D D1 e b Dim. mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 5.08 0.200 A1 0.51 0.020 A2 3.05 3.81 4.57 0.120 0.150 0.180 b 0.38 0.46 0.56 0.015 0.018 0.022 b2 0.89 1.02 1.14 0.035 0.040 0.045 c 0.23 0.25 0.38 0.009 0.010 0.015 D 36.58 36.83 37.08 1.440 1.450 1.460 E 15.24 16.00 0.600 0.630 E1 12.70 13.72 14.48 0.500 0.540 0.570 e 1.78 0.070 eA 15.24 0.600 eB 18.54 0.730 eC 1.52 0.000 0.060 L 2.54 3.30 3.56 0.100 0.130 0.140 Number of Pins N 42 E E1 eA eB E 0.0 15 GAGE PLANE eC eB D e b b2 A2 A1 c L A |
Số phần tương tự - ST72521AR |
|
Mô tả tương tự - ST72521AR |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |