công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD6679BBPZRL7-500 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD6679BBPZRL7-500
Giải thích chi tiết về linh kiện  135 MHz BW IF Diversity Receiver
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD6679BBPZRL7-500 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD6679BBPZRL7-500 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD6679BBPZRL7-500 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD6679BBPZRL7-500 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD6679BBPZRL7-500 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD6679BBPZRL7-500 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD6679BBPZRL7-500 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD6679BBPZRL7-500 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD6679BBPZRL7-500 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD6679BBPZRL7-500 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 82 page
background image
Data Sheet
AD6679
Rev. B | Page 5 of 81
SPECIFICATIONS
DC SPECIFICATIONS
AVDD1 = 1.25 V, AVDD2 = 2.50 V, AVDD3 = 3.3 V, DVDD = 1.25 V, DRVDD = 1.25 V, SPIVDD = 1.8 V, specified maximum sampling
rate, 1.0 V internal reference (VREF), AIN = −1.0 dBFS, clock divider = 2, default SPI settings, unless otherwise noted.
Table 1.
Parameter
Temperature
Min
Typ
Max
Unit
RESOLUTION
14
Bits
ACCURACY
No Missing Codes
Full
Guaranteed
Offset Error
Full
−0.3
0
+0.3
% FSR
Offset Matching
Full
0
0.3
% FSR
Gain Error
Full
−6.5
0
+6.5
% FSR
Gain Matching
Full
0
5.0
% FSR
Differential Nonlinearity (DNL)
Full
−0.6
±0.5
+0.7
LSB
Integral Nonlinearity (INL)
Full
−4.5
±2.5
+5.0
LSB
TEMPERATURE DRIFT
Offset Error
Full
±3
ppm/°C
Gain Error
Full
−39
ppm/°C
INTERNAL VOLTAGE REFERENCE
Voltage
Full
1.0
V
INPUT REFERRED NOISE
VREF = 1.0 V
25°C
2.04
LSB rms
ANALOG INPUTS
Differential Input Voltage Range (Internal VREF = 1.0 V)
Full
1.46
2.06
2.06
V p-p
Common-Mode Voltage (VCM)
Full
2.05
V
Differential Input Capacitance1
Full
1.5
pF
Analog Full Power Bandwidth
Full
2
GHz
POWER SUPPLY
AVDD1
Full
1.22
1.25
1.28
V
AVDD2
Full
2.44
2.50
2.56
V
AVDD3
Full
3.2
3.3
3.4
V
DVDD
Full
1.22
1.25
1.28
V
DRVDD
Full
1.22
1.25
1.28
V
SPIVDD
Full
1.22
1.8
3.4
V
IAVDD1
Full
464
503
mA
IAVDD2
Full
396
455
mA
IAVDD32
Full
89
100
mA
IDVDD (Default SPI—NSR Mode)
Full
141
164
mA
IDVDD (VDR Mode)
Full
117
138
mA
IDRVDD3
Full
110
123
mA
ISPIVDD
Full
5
6
mA
POWER CONSUMPTION
Total Power Dissipation
Default SPI—NSR Mode3
Full
2.2
2.37
W
VDR Mode3
Full
2.16
2.34
W
Power-Down Dissipation
Full
0.71
W
Standby4
Full
1.4
W
1 Differential capacitance is measured between the VIN+x and VIN−x pins (x = A, B).
2 AVDD3 current changes based on the Buffer Control 1 setting (see Figure 46).
3 Parallel interleaved LVDS mode. The power dissipation on DRVDD changes with the output data mode used.
4 Standby can be controlled by the SPI.


Số phần tương tự - AD6679BBPZRL7-500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD6679BBPZRL7-500 AD-AD6679BBPZRL7-500 Datasheet
1Mb / 81P
   135 MHz BW IF Diversity Receiver
More results

Mô tả tương tự - AD6679BBPZRL7-500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD6679 AD-AD6679 Datasheet
1Mb / 81P
   135 MHz BW IF Diversity Receiver
AD6674 AD-AD6674_17 Datasheet
4Mb / 97P
   385 MHz BW IF Diversity Receiver
AD6674 AD-AD6674 Datasheet
2Mb / 91P
   385 MHz BW IF Diversity Receiver
AD6684 AD-AD6684 Datasheet
2Mb / 107P
   135 MHz Quad IF Receiver
AD6655ABCPZ-80 AD-AD6655ABCPZ-80 Datasheet
2Mb / 88P
   IF Diversity Receiver
REV. A
AD6649 AD-AD6649_17 Datasheet
1Mb / 41P
   IF Diversity Receiver
AD6655 AD-AD6655_17 Datasheet
2Mb / 85P
   IF Diversity Receiver
AD6655 AD-AD6655 Datasheet
2Mb / 84P
   IF Diversity Receiver
REV. 0
AD6653 AD-AD6653 Datasheet
2Mb / 80P
   IF Diversity Receiver
REV. 0
AD6649 AD-AD6649_14 Datasheet
1Mb / 40P
   IF Diversity Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com