công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCL101A-TR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MCL101A-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal Schottky Barrier Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MCL101A-TR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  MCL101A-TR Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MCL101A-TR Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MCL101A-TR Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MCL101A-TR Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
MCL101A–MCL101C
Vishay Semiconductors
1 (4)
Rev. 3, 25-Jun-01
www.vishay.com
Document Number 85627
Small Signal Schottky Barrier Diodes
Features
D Integrated protection ring against
static discharge
D Low capacitance
D Low leakage current
D Low forward voltage drop
Applications
HF–Detector
Protection circuit
Diode for low currents with a low supply voltage
Small battery charger
Power supplies
DC / DC converter for notebooks
96 12315
Order Instruction
Type
Type Differentiation
Ordering Code
Remarks
MCL101A
VR=60 V, VF@IF1mA max. 0.41 V
MCL101A–TR
MCL101B
VR=50 V, VF@IF1mA max. 0.4 V
MCL101B–TR
Tape and Reel
MCL101C
VR=40 V, VF@IF1mA max. 0.39 V
MCL101C–TR
Absolute Maximum Ratings
Tj = 25_C
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Value
Unit
MCL101A
VR
60
V
Reverse voltage
MCL101B
VR
50
V
g
MCL101C
VR
40
V
Peak forward surge current
tp=10ms
IFSM
2
A
Repetitive peak forward current
IFRM
150
mA
Forward current
IF
30
mA
Junction temperature
Tj
125
°C
Storage temperature range
Tstg
–65...+150
°C
Maximum Thermal Resistance
Tj = 25_C
Parameter
Test Conditions
Symbol
Value
Unit
Junction ambient
on PC board 50 mmx50 mmx1.6 mm
RthJA
320
K/W


Số phần tương tự - MCL101A-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MCL101A-TR VISHAY-MCL101A-TR Datasheet
122Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.3, 07-Mar-06
MCL101A-TR VISHAY-MCL101A-TR Datasheet
164Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.4, 05-Aug-10
MCL101A-TR VISHAY-MCL101A-TR Datasheet
79Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev.1.5, 09-May-12
MCL101A-TR3 VISHAY-MCL101A-TR3 Datasheet
122Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.3, 07-Mar-06
MCL101A-TR3 VISHAY-MCL101A-TR3 Datasheet
164Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.4, 05-Aug-10
More results

Mô tả tương tự - MCL101A-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAITRON Components Inco...
SD103A TAITRON-SD103A Datasheet
238Kb / 3P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
List of Unclassifed Man...
SBT10K45WS ETC1-SBT10K45WS Datasheet
46Kb / 3P
   Small-Signal Schottky Barrier Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
MCL101A GOOD-ARK-MCL101A Datasheet
103Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
LS101A GOOD-ARK-LS101A Datasheet
98Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
MCL103A GOOD-ARK-MCL103A Datasheet
96Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
BAT81S GOOD-ARK-BAT81S_15 Datasheet
103Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
BAS81 GOOD-ARK-BAS81 Datasheet
114Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
List of Unclassifed Man...
SBT103AT ETC1-SBT103AT Datasheet
50Kb / 3P
   Small-Signal Schottky Barrier Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
BAS81 GOOD-ARK-BAS81_15 Datasheet
114Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
List of Unclassifed Man...
SBT103AD ETC1-SBT103AD Datasheet
42Kb / 3P
   Small-Signal Schottky Barrier Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com