công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6547 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6547
Giải thích chi tiết về linh kiện  Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6547 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6547 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP6547 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP6547 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP6547 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6547 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6547 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP6547 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP6547 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP6547 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
MCP6546/7/8/9
DS21714C-page 8
 2003 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, VDD = +1.6V to +5.0V, VSS = GND, TA = +25°C, VIN+ = VDD/2, VIN– = GND,
RPU = 2.74 kΩ to VPU =VDD, and CL = 36 pF.
FIGURE 2-19:
Output Voltage Headroom
vs. Output Current at VDD =1.6V.
FIGURE 2-20:
High-to-Low Propagation
Delay Histogram.
FIGURE 2-21:
Propagation Delay Skew
Histogram.
FIGURE 2-22:
Output Voltage Headroom
vs. Output Current at VDD =5.5V.
FIGURE 2-23:
Low-to-High Propagation
Delay Histogram.
FIGURE 2-24:
Propagation Delay vs.
Ambient Temperature.
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Output Current (mA)
VDD = 1.6V
VOL-VSS, TA = -40°C
VOL-VSS, TA = +25°C
VOL-VSS, TA = +85°C
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
012
345678
High-to-Low Propagation Delay (µs)
408 Samples
100 mV Overdrive
VCM = VDD/2
VDD = 1.6V
VDD = 5.5V
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
-2.0
-1.5 -1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Propagation Delay Skew (µs)
408 Samples
100 mV Overdrive
VCM = VDD/2
VDD = 1.6V
VDD = 5.5V
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
02468
10 12 14 16 18 20 22
Output Current (mA)
VDD = 5.5V
VOL-VSS, TA = -40°C
VOL-VSS, TA = 85°C
VOL-VSS, TA = 25°C
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
01
23
45
67
8
Low-to-High Propagation Delay (µs)
408 Samples
100 mV Overdrive
VCM = VDD/2
VDD = 5.5V
VDD = 1.6V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-40
-20
0
2040
6080
Ambient Temperature (°C)
100 mV Overdrive
VCM = VDD/2
tPLH @ VDD = 1.6V
tPHL @ VDD = 1.6V
tPLH @ VDD = 5.5V
tPHL @ VDD = 5.5V


Số phần tương tự - MCP6547

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6547 MICROCHIP-MCP6547 Datasheet
1Mb / 32P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2006
MCP6547 MICROCHIP-MCP6547 Datasheet
1Mb / 44P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
11/29/11
MCP6547-E/LT MICROCHIP-MCP6547-E/LT Datasheet
1Mb / 32P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2006
MCP6547-E/MS MICROCHIP-MCP6547-E/MS Datasheet
1Mb / 32P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2006
MCP6547-E/OT MICROCHIP-MCP6547-E/OT Datasheet
1Mb / 32P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2006
More results

Mô tả tương tự - MCP6547

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6546 MICROCHIP-MCP6546_12 Datasheet
1Mb / 44P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
11/29/11
MCP6546 MICROCHIP-MCP6546_06 Datasheet
1Mb / 32P
   Open-Drain Output Sub-Microamp Comparators
2006
MCP6541 MICROCHIP-MCP6541 Datasheet
512Kb / 28P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
07/28/03
PIC16F648A-I MICROCHIP-PIC16F648A-I Datasheet
1Mb / 34P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
08/29/06
MCP6541 MICROCHIP-MCP6541_11 Datasheet
803Kb / 46P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
2011
MCP6541 MICROCHIP-MCP6541_06 Datasheet
1Mb / 34P
   Push-Pull Output Sub-Microamp Comparators
2006
logo
Texas Instruments
TLV3402 TI-TLV3402 Datasheet
257Kb / 14P
[Old version datasheet]   FAMILY OF NANOPOWER OPEN DRAIN OUTPUT COMPARATORS
TLV3401 TI1-TLV3401_13 Datasheet
759Kb / 14P
[Old version datasheet]   FAMILY OF NANOPOWER OPEN DRAIN OUTPUT COMPARATORS
logo
3PEAK INC.
TP1945 3PEAK-TP1945 Datasheet
655Kb / 20P
   1.8V Micropower, RRIO, Open-Drain Output Comparators
LMV331TP 3PEAK-LMV331TP Datasheet
1Mb / 12P
   General Purpose, 1.8V, RRI, Open-Drain Output Comparators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com