công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADD500S33 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Power Semiconductors

tên linh kiện ADD500S33
Giải thích chi tiết về linh kiện  RECTIFIER DIODES MODULE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POSEICO [Power Semiconductors]
Trang chủ  http://www.poseico.com
Logo POSEICO - Power Semiconductors

ADD500S33 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Power Semiconductors

  ADD500S33 Datasheet HTML 1Page - Power Semiconductors ADD500S33 Datasheet HTML 2Page - Power Semiconductors ADD500S33 Datasheet HTML 3Page - Power Semiconductors ADD500S33 Datasheet HTML 4Page - Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
ADD500 RECTIFIER DIODES MODULE
FINAL SPECIFICATION
Mar. 17 - Issue: 4
Distributed by
0
500
1000
1500
2000
2500
0
0,5
1
1,5
2
2,5
On- State Voltage [V]
ON-STATE CHARACTERISTIC
Tj = 150 °C
0
10
20
30
40
50
60
0,001
0,01
0,1
1
10
100
t[s]
TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
0
2
4
6
8
10
12
1
10
100
n° cycles
SURGE CHARACTERISTIC
Tj = 150 °C
All the characteristics given in this data sheet are guaranteed only with uniform clamping
force, cleaned and lubricated heatsink, surfaces with flatness < .03 mm and roughness < 2
µm.
In the interest of product improvement POSEICO SpA reserves the right to change any data
given in this data sheet at any time without previous notice.
If not stated otherwise the maximum value of ratings (simbols over shaded background)
and characteristics is reported.


Số phần tương tự - ADD500S33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Semiconductors
ADD500HVI POSEICO-ADD500HVI Datasheet
168Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
ADD500HVIS33 POSEICO-ADD500HVIS33 Datasheet
168Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
More results

Mô tả tương tự - ADD500S33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Semiconductors
ADS1000 POSEICO-ADS1000 Datasheet
153Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
ADD805 POSEICO-ADD805 Datasheet
167Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
AZD610HVI POSEICO-AZD610HVI Datasheet
142Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
AZD780HVI POSEICO-AZD780HVI Datasheet
142Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
ADD480HVI POSEICO-ADD480HVI Datasheet
167Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
AZD1600 POSEICO-AZD1600 Datasheet
141Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
ADD360HVI POSEICO-ADD360HVI Datasheet
184Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
AZD1080 POSEICO-AZD1080 Datasheet
140Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
AZD1280 POSEICO-AZD1280 Datasheet
141Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
ADD700 POSEICO-ADD700 Datasheet
168Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
ADD605 POSEICO-ADD605 Datasheet
167Kb / 4P
   RECTIFIER DIODES MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com