công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KMY24 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện KMY24
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microwave Motion Sensor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

KMY24 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  KMY24 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG KMY24 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG KMY24 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG KMY24 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
KMY 24
Data Sheet
4
1999-04-01
Typical Radiation Pattern
The diagram shows the typical radiation pattern in the x-z- and y-z-planes. The
z-direction is perpendicular to the patch antenna, x shows the longer and y the shorter
side of the rectangular antenna.
Package Outline
EHA07263
90
60
30
0
0dB
dB
-10
-20 dB
Sorts of Packing
Package outlines for tubes, trays etc. are contained in our
Data Book “Package Information”.
Dimensions in mm
EHA07466
Marking
3
0.8
2.5
15.2
38
5
5.5
Special Package


Số phần tương tự - KMY24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
KMY-KMZ TEC-KMY-KMZ Datasheet
373Kb / 9P
   Linear Magnetic Field Sensors
logo
Infineon Technologies A...
KMY10 INFINEON-KMY10 Datasheet
113Kb / 4P
   Microwave Motion Sensor
1999-04-01
More results

Mô tả tương tự - KMY24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Telecommunication Elec...
TMS240 TELTRON-TMS240 Datasheet
883Kb / 2P
   microwave motion sensor
logo
Infineon Technologies A...
KMY10 INFINEON-KMY10 Datasheet
113Kb / 4P
   Microwave Motion Sensor
1999-04-01
logo
Telecommunication Elec...
TMS200 TELTRON-TMS200 Datasheet
850Kb / 2P
   microwave motion sensor
TMS300 TELTRON-TMS300 Datasheet
785Kb / 2P
   microwave motion sensor
TMS100 TELTRON-TMS100 Datasheet
883Kb / 2P
   microwave motion sensor
TMS400 TELTRON-TMS400 Datasheet
885Kb / 2P
   microwave motion sensor
TMSM100-1500 TELTRON-TMSM100-1500 Datasheet
750Kb / 2P
   microwave motion sensor module
TMSM200-100 TELTRON-TMSM200-100 Datasheet
700Kb / 2P
   microwave motion sensor module
logo
Panasonic Semiconductor
EKMA PANASONIC-EKMA Datasheet
1Mb / 8P
   MOTION SENSOR
logo
TE Connectivity Ltd
2396399 TEC-2396399 Datasheet
298Kb / 1P
   MOTION STREETLIGHT SENSOR
Rev. A
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com