công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD86369 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FDD86369
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FDD86369 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  FDD86369 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor FDD86369 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor FDD86369 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor FDD86369 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor FDD86369 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FDD86369 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor FDD86369 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor FDD86369 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
www.onsemi.com
4
Figure 5.
1
10
100
200
0.01
0.1
1
10
100
1000
100us
1ms
10ms
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
OPERATION IN THIS
AREA MAY BE
LIMITED BY rDS(on)
SINGLE PULSE
TJ = MAX RATED
TC = 25oC
100ms
Forward Bias Safe Operating Area
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1
10
100
500
STARTING TJ = 150oC
STARTING TJ = 25oC
tAV, TIME IN AVALANCHE (ms)
tAV = (L)(IAS)/(1.3*RATED BVDSS - VDD)
If R = 0
If R
≠ 0
tAV = (L/R)ln[(IAS*R)/(1.3*RATED BVDSS - VDD) +1]
NOTE: Refer to ON Application Notes AN7514 and AN7515
Figure 6. Unclamped Inductive Switching
Capability
Figure 7.
246
8
10
0
50
100
150
200
TJ = -55oC
TJ = 25oC
TJ = 175oC
PULSE DURATION = 80μs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VDD = 5V
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
Transfer Characteristics
Figure 8.
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.1
1
10
100
400
TJ = 25 oC
TJ = 175 oC
VGS = 0 V
VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
Forward Diode Characteristics
Figure 9.
0123
45
0
50
100
150
200
VGS
15V Top
10V
8V
7V
6V
5.5V
5V
Bottom
80μs PULSE WIDTH
Tj=25oC
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Saturation Characteristics
Figure 10.
012345
0
50
100
150
200
5.5V
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS
15V Top
10V
8V
7V
6V
5.5V
5V
Bottom
80μs PULSE WIDTH
Tj=175oC
Saturation Characteristics
Typical Characteristics


Số phần tương tự - FDD86369

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD86369 ISC-FDD86369 Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ON Semiconductor
FDD86369-F085 ONSEMI-FDD86369-F085 Datasheet
543Kb / 7P
   Channel PowerTrench® MOSFET 80 V, 90 A, 7.9 mΩ
August-2017,Rev. 2
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD86369B ISC-FDD86369B Datasheet
310Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD86369_F085 FAIRCHILD-FDD86369_F085 Datasheet
462Kb / 6P
   Automotive Engine Control
More results

Mô tả tương tự - FDD86369

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896 Datasheet
130Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5680 FAIRCHILD-FDD5680 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel, PowerTrench??MOSFET
FDD20AN06_F085 FAIRCHILD-FDD20AN06_F085 Datasheet
325Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDMS86152 FAIRCHILD-FDMS86152 Datasheet
258Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDWS86380_F085 ONSEMI-FDWS86380_F085 Datasheet
528Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP8876 FAIRCHILD-FDP8876 Datasheet
303Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB8441 FAIRCHILD-FDB8441 Datasheet
307Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD13AN06A0 FAIRCHILD-FDD13AN06A0 Datasheet
281Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP8874 FAIRCHILD-FDP8874 Datasheet
264Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984_10 Datasheet
446Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com