công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N60 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

tên linh kiện 1N60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal Schottky Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Trang chủ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

1N60 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  1N60 Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd 1N60 Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
扬州扬杰电子科技股份有限公司
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. 
 
Document Number S-A395
Rev. 1.1, 16-Jul-15
www.21yangjie.com
1N60/1N60P
Small Signal Schottky Diodes
■Features
■Outline Dimensions and Mark
●VR 40V
●IFAV 30mA
■ Applications
 
● Use in super high speed switching circuits,
small current rectifier 
■Limiting Values (Absolute Maximum Rating)
 
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Value
Unit
Repetitive peak reverse voltage
1N60
VRRM
40
V
1N60P
VRRM
45
V
Peak forward surge current
tp≤1S
1N60
IFSM
150
mA
1N60P
IFSM
500
mA
Forward continuous current
Ta=25℃
1N60
IF
30
mA
1N60P
IF
50
mA
Storage temperature range
Tstg
-65-125
■Electrical Characteristics(Ta=25℃ Unless otherwise specified)
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
min
Typ
Max
Unit
Forward voltage
IF=1mA
1N60
VF
0.32
0.5
V
1N60P
VF 
0.24
0.5
V
IF=30mA
1N60
VF 
0.65
1.0
V
IF=200mA
1N60P
VF 
0.65
1.0
V
Reverse current
VR=15V
1N60
IR
0.1
0.5
uA
1N60P
IR
0.5
1.0
uA
Junction capacitance
VR=1V,f=1MHZ
1N60
CJ
2.0
pF
VR=10V,f=1MHZ
1N60P
CJ
6.0
pF
Reverse recovery time
IF=IR=1mAIrr=1mARc=100Ω
Trr
1.0
ns
RoHS
COMPLIANT
1.02(26.0)
MIN
.165(4.20)
MAX
.022(0.55)
MAX
.079(2.00)
MAX
1.02(26.0)
MIN
Dimensions in inches and (millimeters)
DO-35


Số phần tương tự - 1N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1N60 ETC-1N60 Datasheet
71Kb / 1P
   GOLD BONDED GERMANIUM DIODE
logo
Unisonic Technologies
1N60 UTC-1N60 Datasheet
275Kb / 6P
   1.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Diode Semiconductor Kor...
1N60 DSK-1N60 Datasheet
274Kb / 2P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
logo
List of Unclassifed Man...
1N60 ETC1-1N60 Datasheet
41Kb / 1P
   JEDEC DO-7 PACKAGE
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
More results

Mô tả tương tự - 1N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TMMBAT47 STMICROELECTRONICS-TMMBAT47 Datasheet
63Kb / 5P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BAT86 MCC-BAT86 Datasheet
159Kb / 1P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
SD101AW VISHAY-SD101AW Datasheet
99Kb / 6P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.4, 16-Dec-05
logo
Micro Commercial Compon...
SD103A MCC-SD103A Datasheet
121Kb / 3P
   Small Signal Schottky Diodes
logo
STMicroelectronics
BAR18 STMICROELECTRONICS-BAR18 Datasheet
224Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
BAR42 STMICROELECTRONICS-BAR42 Datasheet
54Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
LL5712 BILIN-LL5712 Datasheet
61Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
BAS281 VISHAY-BAS281_12 Datasheet
175Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
BAT81S VISHAY-BAT81S_12 Datasheet
106Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
logo
Comchip Technology
CDBV3-54 COMCHIP-CDBV3-54_12 Datasheet
103Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
CDBH3-00340C-G COMCHIP-CDBH3-00340C-G Datasheet
67Kb / 2P
   Small Signal Schottky Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com