công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KBL6005 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

tên linh kiện KBL6005
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON BRIDGE RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

KBL6005 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

  KBL6005 Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. KBL6005 Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES KBL6005 THRU KBL610
6
4
3
2
1
0
0
25
50
75
100
125
150
175
125
100
75
50
25
0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.5
0.1
1.0
10
100
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.1
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
t,PULSE DURATION,sec.
FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG. 6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
inductive Load
1
10
100
0.01
0.1
1
20
10
TJ=25 C
PULSE WIDTH=300
µs
1%DUTY CYCLE
TJ=25 C
2
20
200
400
0
20
40
60
80
100
1,000
100
10
1
0.1
0.01
TJ=100 C
TJ=25 C
PERCENT OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%
FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE, C
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
The cruve graph is for reference only, can't be the basis for judgment(曲线图仅供参考)!


Số phần tương tự - KBL6005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
KBL6005 DAESAN-KBL6005 Datasheet
227Kb / 2P
   CURRENT 6.0 Amperes VOLTAGE 50 to 1000 Volts
logo
Bytesonic Electronics C...
KBL6005 BYTESONIC-KBL6005 Datasheet
465Kb / 2P
   SINGLE PHASE 6.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS
logo
RFE international
KBL6005 RFE-KBL6005 Datasheet
341Kb / 2P
   BRIDGE RECTIFIERS 3.0 to 6.0 Amps
logo
HY ELECTRONIC CORP.
KBL6005 HY-KBL6005 Datasheet
391Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifiers
logo
Diotech Company.
KBL6005 DIOTECH-KBL6005 Datasheet
907Kb / 2P
   SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - KBL6005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
KBL400 EIC-KBL400 Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR1500 EIC-BR1500 Datasheet
42Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR2500 EIC-BR2500 Datasheet
20Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR3500W EIC-BR3500W Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBU600 COMCHIP-KBU600 Datasheet
138Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
KBU6A DIOTEC-KBU6A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
KBU4A DIOTEC-KBU4A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBU8A DIOTEC-GBU8A_07 Datasheet
112Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
KBP200 PANJIT-KBP200 Datasheet
79Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PB1000 PANJIT-PB1000 Datasheet
66Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com