công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ20A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

tên linh kiện SMAJ20A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Trang chủ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

SMAJ20A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  SMAJ20A Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ20A Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ20A Datasheet HTML 3Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ20A Datasheet HTML 4Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ20A Datasheet HTML 5Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ20A Datasheet HTML 6Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ20A Datasheet HTML 7Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
SMAJ SERIES 
 
6 / 7
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
S-S096
Rev. 2.0, 28-Apr-14
www.21yangjie.com
■ Outline Dimensions
DO-214AC(SMA)
Dim
Min
Max
A
1.25
1.58
B
2.40
2.83
C
4.25
4.75
D
1.90
2.30
E
4.93
5.28
F
0.76
1.41
G
0.08
0.20
H
0.15
0.31
■ Suggested Pad Layout
Dim
Min
P1
5.58
P2
1.66
Q1 
1.96
Q2 
2.04
Dimensions in millimeters
DO-214AC(SMA)
A
B
C
D
E
F
H
G
Dimensions in millimeters
P2
Q2
Q1
P1


Số phần tương tự - SMAJ20A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMAJ20A LEIDITECH-SMAJ20A Datasheet
1Mb / 7P
   SMAJ Series 400W Transient Voltage Suppressor
Rev : 01.06.2014
logo
Littelfuse
SMAJ20A LITTELFUSE-SMAJ20A Datasheet
3Mb / 146P
   TVS Diode Products
logo
Jiangsu High diode Semi...
SMAJ20A HDSEMI-SMAJ20A Datasheet
1Mb / 7P
   SMAK Plastic-Encapsulate Diodes
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ20A JGD-SMAJ20A Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Cystech Electonics Corp...
SMAJ20A CYSTEKEC-SMAJ20A Datasheet
1Mb / 9P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMAJ20A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yangzhou yangjie electr...
1.5SMC12AQ YANGJIE-1.5SMC12AQ Datasheet
245Kb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
RFE international
SMDJ RFE-SMDJ Datasheet
2Mb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
28-APR-2023
logo
SUNMATE electronic Co.,...
CD214B-T5.0A SUNMATE-CD214B-T5.0A Datasheet
510Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
logo
Yangzhou yangjie electr...
P4SMA12AQ YANGJIE-P4SMA12AQ Datasheet
233Kb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
SMCJ10AQ YANGJIE-SMCJ10AQ Datasheet
1Mb / 6P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
RFE international
5.0SMDJ RFE-5.0SMDJ Datasheet
1Mb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
16-02-2022
logo
SUNMATE electronic Co.,...
5.0SMDJ5.0A SUNMATE-5.0SMDJ5.0A Datasheet
839Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
CD214A-T5.0A SUNMATE-CD214A-T5.0A Datasheet
518Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
CD214C-T5.0A SUNMATE-CD214C-T5.0A Datasheet
520Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
TPSMA6.8A SUNMATE-TPSMA6.8A Datasheet
541Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com