công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLT1001 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ISOCOM COMPONENTS

tên linh kiện ISLT1001
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching Mode Power Supply
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISOCOM [ISOCOM COMPONENTS]
Trang chủ  http://www.isocom.com
Logo ISOCOM - ISOCOM COMPONENTS

ISLT1001 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ISOCOM COMPONENTS

  ISLT1001 Datasheet HTML 1Page - ISOCOM COMPONENTS ISLT1001 Datasheet HTML 2Page - ISOCOM COMPONENTS ISLT1001 Datasheet HTML 3Page - ISOCOM COMPONENTS ISLT1001 Datasheet HTML 4Page - ISOCOM COMPONENTS ISLT1001 Datasheet HTML 5Page - ISOCOM COMPONENTS ISLT1001 Datasheet HTML 6Page - ISOCOM COMPONENTS ISLT1001 Datasheet HTML 7Page - ISOCOM COMPONENTS ISLT1001 Datasheet HTML 8Page - ISOCOM COMPONENTS ISLT1001 Datasheet HTML 9Page - ISOCOM COMPONENTS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
3 02/06/2014
DC93179
ISLT100X
ISOCOM
COMPONENTS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise specified)
COUPLED
Note 1 : Measured with input leads shorted together and output leads shorted together, R.H 40% to 60%
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Current Transfer Ratio
CTR
IF = 5mA, VCE = 5V
%
ISLT1001
50
600
ISLT1007
80
160
ISLT1008
130
260
ISLT1009
200
400
IF = 10mA, VCE = 5V
ISLT1002
63
125
ISLT1003
100
200
ISLT1004
160
320
ISLT1002
22
ISLT1003
34
ISLT1004
56
Collector-Emitter
Saturation Voltage
VCE(sat)
IF = 10mA, IC = 1mA
0.3
V
Input to Output
Isolation Voltage
VISO
See note 1
5000
VRMS
Input to Output
Isolation Resistance
RISO
VIO= 500V
See note 1
5x1010
Floating Capacitance
Cf
VF = 0V, f = 1MHz
1.0
pF
Turn On Time
ton
VCE = 2V, Ic = 5mA,
RL = 100Ω
4
µs
Turn Off Time
toff
3
µs
IF = 1mA, VCE = 5V
Output Rise Time
tr
2
18
µs
Output Fall Time
tf
3
18
µs


Số phần tương tự - ISLT1001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ISOCOM COMPONENTS
ISLT1102 ISOCOM-ISLT1102 Datasheet
453Kb / 4P
   ISLT1102 ( Long Creepage )
More results

Mô tả tương tự - ISLT1001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ISOCOM COMPONENTS
IS1100 ISOCOM-IS1100 Datasheet
545Kb / 10P
   Switching Mode Power Supply
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SF10A400HDS KODENSHI-SF10A400HDS Datasheet
344Kb / 4P
   Switching mode power supply
logo
Toshiba Semiconductor
U5FWK2C42 TOSHIBA-U5FWK2C42 Datasheet
184Kb / 4P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20DL2C48A TOSHIBA-20DL2C48A_06 Datasheet
345Kb / 6P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20DL2CZ47A TOSHIBA-20DL2CZ47A_06 Datasheet
307Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
30GWJ2C42C TOSHIBA-30GWJ2C42C_06 Datasheet
516Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATON
CMH02 TOSHIBA-CMH02 Datasheet
185Kb / 5P
   Switching Mode Power Supply Applications
CMH05A TOSHIBA-CMH05A Datasheet
174Kb / 5P
   Switching Mode Power Supply Applications
CMH08A TOSHIBA-CMH08A Datasheet
186Kb / 5P
   Switching Mode Power Supply Applications
CMS02 TOSHIBA-CMS02 Datasheet
150Kb / 5P
   Switching Mode Power Supply Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com