công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD1939 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices |
|
AD1939 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices |
6 / 33 page Data Sheet AD1939 Rev. E | Page 5 of 32 DIGITAL INPUT/OUTPUT SPECIFICATIONS −40°C < TA < +105°C, DVDD = 3.3 V ± 10%. Table 4. Parameter Conditions/Comments Min Typ Max Unit High Level Input Voltage (VIH) 2.0 V MCLKI/XI pin 2.2 V Low Level Input Voltage (VIL) 0.8 V Input Leakage IIH @ VIH = 2.4 V 10 µA IIL @ VIL = 0.8 V 10 µA High Level Output Voltage (VOH) IOH = 1 mA DVDD − 0.60 V Low Level Output Voltage (VOL) IOL = 1 mA 0.4 V Input Capacitance 5 pF POWER SUPPLY SPECIFICATIONS Table 5. Parameter Conditions/Comments Min Typ Max Unit SUPPLIES Voltage DVDD 3.0 3.3 3.6 V AVDD 3.0 3.3 3.6 V VSUPPLY 4.5 5.0 5.5 V Digital Current Master clock = 256 fS Normal Operation fS = 48 kHz 56 mA fS = 96 kHz 65 mA fS = 192 kHz 95 mA Power-Down fS = 48 kHz to 192 kHz 2.0 mA Analog Current Normal Operation 74 mA Power-Down 23 mA DISSIPATION Operation Master clock = 256 fS, 48 kHz All Supplies 429 mW Digital Supply 185 mW Analog Supply 244 mW Power-Down, All Supplies 83 mW POWER SUPPLY REJECTION RATIO Signal at Analog Supply Pins 1 kHz, 200 mV p-p 50 dB 20 kHz, 200 mV p-p 50 dB |
Số phần tương tự - AD1939_17 |
|
Mô tả tương tự - AD1939_17 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |