công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

tên linh kiện ES1C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Fast Recovery Rectifier Diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Trang chủ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

ES1C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  ES1C Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd ES1C Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
扬州扬杰电子科技股份有限公司
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
S-A069
Rev.1.1,28-Apr-14
www.21yangjie.com
ES1A THRU ES1J
■特性曲线(典型) Characteristics(Typical)
VR
D
RL
IF
0
IF
IR
IRR
t
trr
I
5: 反向恢复时间试验电路及测试波形示意图
FIG.5: Diagram of circuit and Testing wave form of reverse recovery time
80
150
1:正向电流降额曲线
FIG.1: FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Resistive or Inductive Load
P.C.B. Mounted on 0.2"×0.2"
(5.0mm×5.0mm)Copper Pad Areas
TL(℃)
1.2
0
90
100
110
120
130
140
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
周波数
Number of Cycles
2:最大正向浪涌冲击耐受力
FIG.2: MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD URGE CURRENT
8.3毫秒正弦半波
8.3ms Single Half Sine Wave
110
100
0
30
5
10
15
20
25
图4:典型反向特性曲线
FIG.4:TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
Voltage(%)
Tj=150℃
0
20
40
60
80
100
0.1
1.0
10
100
1000
Tj=25℃
Tj=125℃
Tj=100℃
3: 典型正向特性曲线
FIG.3: TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
0.01
VF(V)
0.6
0.4
1.0
1.2
1.4
0.8
TJ=25℃
Pulse width=300us
1% Duty Cycle
0.1
1.0
10
100
1.6
ES1H-1J
ES1F-1G
ES1A-D


Số phần tương tự - ES1C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
ES1C PANJIT-ES1C Datasheet
63Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
ES1C YIXIN-ES1C Datasheet
254Kb / 2P
   Super Fast Surface Mount Rectifiers
logo
Diotech Company.
ES1C DIOTECH-ES1C Datasheet
838Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
logo
General Semiconductor
ES1C GE-ES1C Datasheet
80Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
ES1C VISHAY-ES1C Datasheet
100Kb / 5P
   Surface-Mount Ultrafast Plastic Rectifier
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - ES1C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
S10A2CIA KEC-S10A2CIA Datasheet
435Kb / 2P
   SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
logo
Jiangsu High diode Semi...
ES1AF HDSEMI-ES1AF Datasheet
1Mb / 4P
   Super Fast Recovery Rectifier Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
S10A2CIC KEC-S10A2CIC_15 Datasheet
583Kb / 2P
   SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
logo
Jiangsu High diode Semi...
SF11 HDSEMI-SF11 Datasheet
1Mb / 4P
   Super Fast Recovery Rectifier Diode
logo
Yangzhou yangjie electr...
E1A YANGJIE-E1A Datasheet
110Kb / 2P
   Super Fast Recovery Rectifier Diode
E1AF YANGJIE-E1AF Datasheet
157Kb / 2P
   Super Fast Recovery Rectifier Diode
E2AF YANGJIE-E2AF Datasheet
167Kb / 2P
   Super Fast Recovery Rectifier Diode
ES3A YANGJIE-ES3A Datasheet
152Kb / 2P
   Super Fast Recovery Rectifier Diode
ES5A YANGJIE-ES5A Datasheet
233Kb / 4P
   Super Fast Recovery Rectifier Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
S10A2CIC KEC-S10A2CIC Datasheet
44Kb / 2P
   SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
logo
First Silicon Co., Ltd
E1A FS-E1A Datasheet
176Kb / 2P
   Super Fast Recovery Rectifier Diode
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com