công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4933 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

tên linh kiện 1N4933
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Recovery Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Trang chủ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

1N4933 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  1N4933_17 Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd 1N4933_17 Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd 1N4933_17 Datasheet HTML 3Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd 1N4933_17 Datasheet HTML 4Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
1N4933 THRU 1N4937
 
 
3 / 4
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
S-A022
Rev. 2.0, 28-Apr-14
www.21yangjie.com
■ Outline Dimensions
DO-204AL(DO-41)
Dim
Min
Max
A
4.22
5.21
B
2.03
2.72
C
25.4
/
D
0.69
0.86
0
trr
FIG.5: Diagram of circuit and Testing wave form of reverse recovery time
-0.25A
-1.0A
+0.5A
1cm
SET TIME BASE FOR
5/10ns/cm
(-)
(+)
(-)
(+)
50Ω
NONINDUCTIVE
10Ω
NONINDUCTIVE
PULSE
GENERATOR
(NOTE2)
OSCILLOSCOPE
(NOTE1)
DUT
NONINDUCTIV
NOTES:
1.Rise Time=7ns max .Inpot Impedance=1MΩ 22pf
2.Rise Time=10ns max.Sourse Impedance=50Ω
Dimensions in millimeters
DO-204AL(DO-41)


Số phần tương tự - 1N4933_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
1N4933 FORMOSA-1N4933_17 Datasheet
96Kb / 6P
   Axial Leaded Fast Recovery Rectifiers
logo
Microdiode Electronics ...
1N4933 CHENDA-1N4933_17 Datasheet
680Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
1N4933 DIOTEC-1N4933_17 Datasheet
136Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N4933_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotech Company.
FR301 DIOTECH-FR301 Datasheet
679Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1F1 PFS-1F1 Datasheet
161Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
RGP15A EIC-RGP15A Datasheet
115Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N3879 MICROSEMI-1N3879_07 Datasheet
119Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
1N3890A MICROSEMI-1N3890A_07 Datasheet
121Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
TRANSYS Electronics Lim...
16FL5S02 TEL-16FL5S02 Datasheet
170Kb / 1P
   Fast Recovery Rectifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
FR101 BILIN-FR101 Datasheet
65Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
RGP10A BILIN-RGP10A Datasheet
63Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PG101 BILIN-PG101 Datasheet
62Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PR1001 BILIN-PR1001 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
3JH45 BILIN-3JH45 Datasheet
57Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com