công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

tên linh kiện 1N4004G
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Trang chủ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

1N4004G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  1N4004G Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd 1N4004G Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd 1N4004G Datasheet HTML 3Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd 1N4004G Datasheet HTML 4Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
1N4001G THRU 1N4007G
 
 
2 / 4
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
S-A016
Rev.2.0,28-Apr-14 
www.21yangjie.com
■Ordering Information (Example)
PREFERED P/N
PACKAGE CODE
UNIT WEIGHT(g)
MINIMUM
PACKAGE(pcs)
INNER BOX
QUANTITY(pcs)
OUTER CARTON
QUANTITY(pcs)
DELIVERY MODE
1N4001G~1N4007G
D1
Approximate 0.27
Approximate 5000
5000
50000
Tape
1N4001G~1N4007G
C1
Approximate 0.27
Approximate 1000
1000
50000
Bulk
■ Characteristics (Typical)
TJ=25
Pulse width=300us
1% Duty Cycle
0.01
0.02
0.6
0.1
0.2
0.4
1.0
2.0
4.0
10
20
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Instantaneous Forward Voltage (V)
FIG.3: Forward Voltage
0.001
0.01
0
20
40
60
80
100
0.1
1.0
10
100
FIG.4: Typical Reverse Characteristics
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
Tj=100
Tj=125
Tj=25
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
50
100
150
S
ingle Phase
Half Wave 60HZ
Resistive or
Inductive Load
0.375''(9.5mm)
Lead Length
0
Ambient Temperature (℃)
FIG.1: Io-Ta Curve
Number of Cycles
FIG.2: Surge Forward Currrent Capability
8.3ms Single Half Sine Wave
JEDEC Method
12
4
6
8 10
20
40
60 80 100
6
12
18
24
30
0


Số phần tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1N4004G PHILIPS-1N4004G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4004G CHENDA-1N4004G Datasheet
667Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED GENERAL PURPOSE RECTIFIER
logo
Diotech Company.
1N4004G DIOTECH-1N4004G Datasheet
826Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
1N4004G LRC-1N4004G Datasheet
51Kb / 2P
   1A GENERAL PURPOSE GPP DIODES
logo
DIOTEC Electronics Corp...
1N4004G DEC-1N4004G Datasheet
826Kb / 2P
   Glass Passivated Die Construction
More results

Mô tả tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
A451 POWEREX-A451 Datasheet
430Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIER
IN4587 POWEREX-IN4587 Datasheet
640Kb / 4P
   General Purpose Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
GS3AB YANGJIE-GS3AB Datasheet
140Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
logo
Comchip Technology
1N5400-G COMCHIP-1N5400-G Datasheet
50Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
RL251 YANGJIE-RL251 Datasheet
135Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
logo
SiPower Inc.
SPAL00340LF SIPOWER-SPAL00340LF Datasheet
288Kb / 1P
   General Purpose Rectifier
logo
Suntan Capacitors
10A05 SUNTAN-10A05 Datasheet
270Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIER
logo
Inchange Semiconductor ...
1N4590 ISC-1N4590 Datasheet
210Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IN4587 NJSEMI-IN4587 Datasheet
145Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
GS3A YANGJIE-GS3A Datasheet
148Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
GS5A YANGJIE-GS5A_17 Datasheet
201Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com