công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7153BRMZ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7153BRMZ-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit Capacitance-to-Digital Converter
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7153BRMZ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD7153BRMZ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7153BRMZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7153BRMZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7153BRMZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7153BRMZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7153BRMZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7153BRMZ-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7153BRMZ-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7153BRMZ-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
AD7152/AD7153
Data Sheet
Rev. A | Page 8 of 24
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
–2
–1
0
1
2
CAPACITANCE (pF)
Figure 6. Capacitance Input Integral Nonlinearity,
VDD = 3.3 V, See Figure 34
–0.25
–0.20
–0.15
–0.10
–0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
50
25
0
25
50
75
100
TEMPERATURE (°C)
TC ≈ 28ppm/°C
Figure 7. Capacitance Input Gain Drift vs. Temperature,
VDD = 3.3 V, Range = ±2 pF
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
–50
–25
0
25
50
75
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 8. Capacitance Input Offset Drift vs. Temperature,
VDD = 3.3 V, CIN and EXC Pins Open Circuit
–12
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
0
50
100
150
200
250
300
350
CAP LOAD TO GND (pF)
3pF
9pF
Figure 9. Capacitance Input Error vs. Capacitance Between CIN and GND;
Single-Ended Mode, CIN(+) to EXC = 3 pF and 9 pF, VDD = 3.3 V
–12
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
0
50
100
150
200
250
300
350
CAP LOAD TO GND (pF)
2pF
8pF
Figure 10. Capacitance Input Error vs. Capacitance Between CIN and GND,
Differential Mode, CIN(+) to EXC = 2 pF and 8 pF,
CIN(−) to EXC = 0 pF and 6 pF, VDD = 3.3 V
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0
50
100
150
200
250
300
350
CAP LOAD TO GND (pF)
Figure 11. Capacitance Input Error vs. Capacitance Between EXC and GND,
Single-Ended Mode, CIN(+) to EXC = 9 pF, VDD = 3.3 V


Số phần tương tự - AD7153BRMZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7153BRMZ-REEL AD-AD7153BRMZ-REEL Datasheet
481Kb / 24P
   12-Bit Capacitance-to-Digital Converter
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD7153BRMZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7152 AD-AD7152 Datasheet
481Kb / 24P
   12-Bit Capacitance-to-Digital Converter
REV. 0
logo
Texas Instruments
FDC2212 TI1-FDC2212_16 Datasheet
1Mb / 61P
[Old version datasheet]   EMI-Resistant 28-Bit,12-Bit Capacitance-to-Digital Converter
FDC2112-Q1 TI1-FDC2112-Q1_16 Datasheet
1Mb / 60P
[Old version datasheet]   Multi-Channel 12-Bit or 28-Bit Capacitance-to-Digital Converter
logo
Analog Devices
AD7747 AD-AD7747_17 Datasheet
455Kb / 29P
   24-Bit Capacitance-to-Digital Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8850801XA DATEL-5962-8850801XA Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
logo
Rohm
BA9221 ROHM-BA9221 Datasheet
279Kb / 7P
   Digital-to-analog converter, 12 bit
logo
DATEL, Inc.
5962-8952801XA DATEL-5962-8952801XA Datasheet
148Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8952801XC DATEL-5962-8952801XC Datasheet
149Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8850802XC DATEL-5962-8850802XC Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
5962-8850801XC DATEL-5962-8850801XC Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com