công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7150BRMZ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7150BRMZ-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Converter for Proximity Sensing
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7150BRMZ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD7150BRMZ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7150BRMZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7150BRMZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7150BRMZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7150BRMZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7150BRMZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7150BRMZ-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7150BRMZ-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7150BRMZ-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
AD7150
Rev. 0 | Page 7 of 28
250
200
150
100
50
CAPACITANCE CIN TO GND (pF)
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
300
200
100
0
–100
0300
250
200
150
100
50
CAPACITANCE CIN TO GND (pF)
Figure 4. Capacitance Input Offset Error vs. Capacitance CIN to GND,
VDD = 3.3 V, EXC Pin Open Circuit
2
–8
–6
–4
–2
0
0300
250
200
150
100
50
CAPACITANCE CIN TO GND (pF)
Figure 5. Capacitance Input Gain Error vs. Capacitance CIN to GND,
VDD = 3.3 V, CIN to EXC = 2 pF
2
–8
–6
–4
–2
0
0300
2
–2
–1
0
1
0300
250
200
150
100
50
CAPACITANCE EXC TO GND (pF)
0.10
–0.10
–0.05
0
0.05
0300
250
200
150
100
50
CAPACITANCE EXC TO GND (pF)
Figure 6 .Capacitance Input Gain Error vs. Capacitance CIN to GND,
VDD = 3.3 V, CIN to EXC = 10 pF
Figure 7. Capacitance Input Offset Error vs. Capacitance EXC to GND,
VDD = 3.3 V, CIN Pin Open Circuit
0.10
–0.10
–0.05
0
0.05
0300
250
200
150
100
50
CAPACITANCE EXC TO GND (pF)
Figure 8. Capacitance Input Gain Error vs. Capacitance EXC to GND,
VDD = 3.3 V, CIN to EXC = 2 pF
Figure 9. Capacitance Input Gain Error vs. Capacitance EXC to GND,
VDD = 3.3 V, CIN to EXC = 10 pF


Số phần tương tự - AD7150BRMZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7150BRMZ-REEL AD-AD7150BRMZ-REEL Datasheet
986Kb / 28P
   Ultra-Low Power, 2-Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD7150BRMZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
FDC2212 TI1-FDC2212 Datasheet
1Mb / 60P
[Old version datasheet]   Capacitance-to-Digital Converter for Proximity Level Sensing Applications
logo
NVE Corporation
AA002 NVE-AA002 Datasheet
378Kb / 2P
   Proximity Sensing
logo
ams AG
TSL27721 AMSCO-TSL27721 Datasheet
848Kb / 56P
   Light-to-Digital Converter with Proximity Sensing
TSL27711 AMSCO-TSL27711 Datasheet
780Kb / 50P
   Light-to-Digital Converter with Proximity Sensing
logo
Analog Devices
AD7150 AD-AD7150_15 Datasheet
986Kb / 28P
   Ultra-Low Power, 2-Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing
REV. 0
AD7151 AD-AD7151 Datasheet
518Kb / 28P
   Ultra-Low Power, 1-Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing
REV. 0
AD7150 AD-AD7150 Datasheet
986Kb / 28P
   Ultra-Low Power, 2-Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing
REV. 0
logo
ams AG
TSL2771 AMSCO-TSL2771 Datasheet
780Kb / 33P
   LIGHT-TO-DIGITAL CONVERTER with PROXIMITY SENSING
logo
Analog Devices
AD7151 AD-AD7151_15 Datasheet
1,022Kb / 28P
   Ultra-Low Power, 1-Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing
REV. 0
logo
ams AG
TSL2772 AMSCO-TSL2772 Datasheet
1Mb / 35P
   LIGHT-TO-DIGITAL CONVERTER with PROXIMITY SENSING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com