công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5USBC402YFPT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS5USBC402YFPT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 20-V Overvoltage Protection
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS5USBC402YFPT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TS5USBC402YFPT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5USBC402YFPT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 29 page
background image
VD+/-
SEL
RL
CL
RL
CL
VSEL
VSEL
VD2+/-
tSWITCH
tSWITCH
1.2 V
80 %
20 %
1.8 V
VD+/-
0 V
0 V
0.8 V
VSEL
VD1+/-
tSWITCH
tSWITCH
0.8 V
80 %
20 %
1.8 V
VD+/-
0 V
0 V
1.2 V
VD1+/-
VD2+/-
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
Switch
VD+/-
A
Switch
VD+/-
VDX+/-
A
A
ISINK
Switch
VD+/-
V
9
TS5USBC402
www.ti.com
SCDS375A – SEPTEMBER 2017 – REVISED SEPTEMBER 2017
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
7 Parameter Measurement Information
Channel ON, RON = V/ISINK
Figure 2. ON-State Resistance (RON)
Figure 3. Off Leakage
Figure 4. On Leakage
(1)
All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 10 MHz, ZO = 50 Ω, tr < 500
ps, tf < 500 ps.
(2)
CL includes probe and jig capacitance.
Figure 5. tSWITCH Timing


Số phần tương tự - TS5USBC402YFPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5USBC400 TI1-TS5USBC400 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 16-V Overvoltage Protection
TS5USBC400I TI1-TS5USBC400I Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 16-V Overvoltage Protection
TS5USBC400IYFPR TI1-TS5USBC400IYFPR Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 16-V Overvoltage Protection
TS5USBC400IYFPT TI1-TS5USBC400IYFPT Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 16-V Overvoltage Protection
TS5USBC400YFPR TI1-TS5USBC400YFPR Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 16-V Overvoltage Protection
More results

Mô tả tương tự - TS5USBC402YFPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5USBC41 TI1-TS5USBC41 Datasheet
585Kb / 27P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux or Single Ended Cross Switch with 16-V/20-V Overvoltage Protection
TS5USBC400 TI1-TS5USBC400 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 16-V Overvoltage Protection
logo
Analog Devices
ADG787 AD-ADG787_15 Datasheet
421Kb / 16P
   Dual 2:1 Mux/Demux USB 1.1 Switch
REV. A
logo
Texas Instruments
HD3SS6126 TI1-HD3SS6126 Datasheet
815Kb / 16P
[Old version datasheet]   USB 3.0 and USB 2.0 Differential Switch 2:1/1:2 MUX/DEMUX
HD3SS6126 TI1-HD3SS6126_14 Datasheet
817Kb / 17P
[Old version datasheet]   USB 3.0 and USB 2.0 Differential Switch 2:1/1:2 MUX/DEMUX
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3USB40 PERICOM-PI3USB40 Datasheet
336Kb / 6P
   3.3V, Wide Bandwidth, 9-Channel, 2:1 Mux/DeMux USB 2.0 Switch with Single Enable
PI3USB10M PERICOM-PI3USB10M Datasheet
513Kb / 6P
   4.2V, Wide Bandwidth, 2-Channel 2:1 Mux/DeMux USB 2.0 Switch w/ Single Select
PI3USB10 PERICOM-PI3USB10 Datasheet
349Kb / 6P
   3.3V, Wide Bandwidth, 2-Channel, 2:1 Mux/DeMux USB 2.0 Switch w/ Single Enable
PI3USB304 PERICOM-PI3USB304 Datasheet
1Mb / 9P
   3.3V USB 3.0 SuperSpeed Dual 2:1 Mux/DeMux Switch with Enable
PI3USB10ZEEX PERICOM-PI3USB10ZEEX Datasheet
489Kb / 6P
   3.3V, Wide Bandwidth, 2-Channel, 2:1 Mux/DeMux USB 2.0 Switch w/ Single Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com