công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5363B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện 1N5363B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

1N5363B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  1N5363B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5363B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5363B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5363B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5363B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
2
10
.2
.001
.01
5
.1
20
100
.5
5
20
.5
1
50
10
1
.005
.05
D=0
D=0.01
D=0.05
D=0.1
D=0.2
D=0.5
FIG.1 --FORWARD DERATING CURVE
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG.2 -- TEMPERATURE COEFFICIENT RANGE
FIG.3 -- TYPICAL THERMAL RESISTANCE
FIG.4 -- MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
L/LEAD LENGTH TO HEAT SINK(INCH)
AMBIENT TEMPERATURE,
Vz,ZENER VOLTACE @IZT(VOLTS)
TIME SECONDS
FIG.5 -- TYPICAL THERMAL RESPONSE
40
.1
28
40
1
10
4
5
10
20
30
60
80
100 200
.2
.4
2
4
20
30
10
20
0
0.2
.4
40
.6
.8
1
200
100
50
10
20
5
0
20
160
40
80
120
200
300
60
100
140
180
220
240
RANGE
8
2
6
0
020
60
40
100 120
140
80
160 180
200
4
L-LEAD LENGTH
TO HEAT SINK
Ratings AND Charactieristic Curves
1N5333B-1N5388B
Zener Diodes
ht
t
p
:
//
www.lgesemi.com
mail:lge@lgesemi.com
Revision:201
70701-P1


Số phần tương tự - 1N5363B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5363B MCC-1N5363B Datasheet
333Kb / 6P
   5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
logo
Motorola, Inc
1N5363B MOTOROLA-1N5363B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
1N5363B LUGUANG-1N5363B Datasheet
3Mb / 5P
   POWER DISSIPATION
logo
Semikron International
1N5363B SEMIKRON-1N5363B Datasheet
51Kb / 2P
   Zener silicon diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5363B EIC-1N5363B Datasheet
59Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5363B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com