công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5359B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện 1N5359B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

1N5359B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  1N5359B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5359B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5359B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5359B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 1N5359B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
A=25℃)
IR
VR
µA
V
1N5333B
3.3
380
3.0
400
300
1.0
20
0.85
1440
1N5334B
3.6
350
2.5
500
150
1.0
18.7
0.80
1320
1N5335B
3.9
320
2.0
500
50
1.0
17.6
0.54
1220
1N5336B
4.3
290
2.0
500
10
1.0
16.4
0.49
1100
1N5337B
4.7
260
2.0
450
5.0
1.0
15.3
0.44
1010
1N5338B
5.1
240
1.5
400
1.0
1.0
14.4
0.39
930
1N5339B
5.6
220
1.0
400
1.0
2.0
13.4
0.25
865
1N5340B
6.0
200
1.0
300
1.0
3.0
12.7
0.19
790
1N5341B
6.2
200
1.0
200
1.0
3.0
12.4
0.10
765
1N5342B
6.8
175
1.0
200
10
5.2
11.5
0.15
700
1N5343B
7.5
175
1.5
200
10
5.7
10.7
0.15
630
1N5344B
8.2
150
1.5
200
10
6.2
10.0
0.20
580
1N5345B
8.7
150
2.0
200
10
6.6
9.5
0.20
545
1N5346B
9.1
150
2.0
150
7.5
6.9
9.2
0.22
520
1N5347B
10
125
2.0
125
5.0
7.6
8.6
0.22
475
1N5348B
11
125
2.5
125
5.0
8.4
8.0
0.25
430
1N5349B
12
100
2.5
125
2.0
9.1
7.5
0.25
395
1N5350B
13
100
2.5
100
1.0
9.9
7.0
0.25
365
1N5351B
14
100
2.5
75
1.0
10.6
6.7
0.25
340
1N5352B
15
75
2.5
75
1.0
11.5
6.3
0.25
315
1N5353B
16
75
2.5
75
1.0
12.2
6.0
0.30
295
1N5354B
17
70
2.5
75
0.5
12.9
5.8
0.35
280
1N5355B
18
65
2.5
75
0.5
13.7
5.5
0.40
264
1N5356B
19
65
3.0
75
0.5
14.4
5.3
0.40
250
1N5357B
20
65
3.0
75
0.5
15.2
5.1
0.40
237
1N5358B
22
50
3.5
75
0.5
16.7
4.7
0.45
216
1N5359B
24
50
3.5
100
0.5
18.2
4.4
0.55
198
1N5360B
25
50
4.0
110
0.5
19.0
4.3
0.55
190
1N5361B
27
50
5.0
120
0.5
20.6
4.1
0.60
176
1N5362B
28
50
6.0
130
0.5
21.2
3.9
0.60
170
1N5363B
30
40
8.0
140
0.5
22.8
3.7
0.60
158
1N5364B
33
40
10
150
0.5
25.1
3.5
0.60
144
1N5365B
36
30
11
160
0.5
27.4
3.5
0.65
132
1N5366B
39
30
14
170
0.5
29.7
3.1
0.65
122
1N5367B
43
30
20
190
0.5
32.7
2.8
0.70
110
1N5368B
47
25
25
210
0.5
35.8
2.7
0.80
100
1N5369B
51
25
27
230
0.5
38.8
2.5
0.90
93
1N5370B
56
20
35
280
0.5
42.6
2.3
1.00
86
1N5371B
60
20
40
350
0.5
45.5
2.2
1.20
79
1N5372B
62
20
42
400
0.5
47.1
2.1
1.35
76
IZT
mA
Zener voltage
(Note 2)
Max Reverse Leakage
Current
IR
(Note 3)
A
VZ
(Note 4)
V
IZM
(Note 5)
mA
ZZT@IZK =1µA
Type
(Note 1)
Maximum Zener
Impedance
(Note 2)
ZZT@IZT
VZ@IZT
V
1N5333B-1N5388B
Zener Diodes
ht
t
p
:
//
www.lgesemi.com
mail:lge@lgesemi.com
Revision:201
70701-P1


Số phần tương tự - 1N5359B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5359B MCC-1N5359B Datasheet
333Kb / 6P
   5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
logo
Motorola, Inc
1N5359B MOTOROLA-1N5359B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Diotec Semiconductor
1N5359B DIOTEC-1N5359B Datasheet
91Kb / 2P
   Silicon-Power-Zener Diodes
logo
Semikron International
1N5359B SEMIKRON-1N5359B Datasheet
51Kb / 2P
   Zener silicon diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5359B EIC-1N5359B Datasheet
59Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5359B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com