công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ130A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện SMBJ130A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

SMBJ130A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Suntan Capacitors

  SMBJ130A Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors SMBJ130A Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors SMBJ130A Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors SMBJ130A Datasheet HTML 4Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Suntan® Su®
SMBJ SERIES
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STAND-OFF VOLTAGE - 5.0 TO 440 Volts, 600 Watt Peak Pulse Power
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES SMBJ SERIES
Note: Specifications are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - SMBJ130A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMBJ130A JGD-SMBJ130A Datasheet
301Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ130A SOCAY-SMBJ130A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Littelfuse
SMBJ130A LITTELFUSE-SMBJ130A Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMBJ130A YANGJIE-SMBJ130A Datasheet
213Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Weitron Technology
SMBJ130A WEITRON-SMBJ130A Datasheet
214Kb / 4P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMBJ130A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SMBJ50 EIC-SMBJ50 Datasheet
110Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STUB06I EIC-STUB06I_05 Datasheet
79Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diotech Company.
3.0SMCJ5.0 DIOTECH-3.0SMCJ5.0 Datasheet
1Mb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
3.0SMCJ11 EIC-3.0SMCJ11 Datasheet
58Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
3.0SMCJ11C EIC-3.0SMCJ11C Datasheet
57Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SMB5.0 MIC-SMB5.0 Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Pan Jit International I...
SMF5.0A_SERIES PANJIT-SMF5.0A_SERIES_14 Datasheet
84Kb / 6P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Sangdest Microelectroni...
3.0SMCJ-GT3 SMC-3.0SMCJ-GT3 Datasheet
291Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMAJ PACELEADER-SMAJ Datasheet
4Mb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ PACELEADER-SMBJ Datasheet
342Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMCJ PACELEADER-SMCJ Datasheet
349Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com