công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPT8241NBNL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện OPT8241NBNL
Giải thích chi tiết về linh kiện  3D Time-of-Flight Sensor
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

OPT8241NBNL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button OPT8241NBNL Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments OPT8241NBNL Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments OPT8241NBNL Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments OPT8241NBNL Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments OPT8241NBNL Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments OPT8241NBNL Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments OPT8241NBNL Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments OPT8241NBNL Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments OPT8241NBNL Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 34 page
background image
CLKOUT
CLKOUT
Output Data
Output Data
tSU
tSU
Dn
(1)
tH
tH
CMOSn
CMOSn
Output Clock
Output Clock
Dn
(1)
tSU
tSU
tH
tH
DCLKM
DCLKM
DCLKP
DCLKP
Output Data Pair
Output Data Pair
tSU
tSU
Dn
(1)
Dn+1
(1)
tH
tH
tSU
tSU
tH
tH
Output Clock
Output Clock
OPT8241
www.ti.com
SBAS704B – JUNE 2015 – REVISED OCTOBER 2015
6.8 Optical Characteristics
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Glass side
Top
Side
0° incident angle
813 to 893
nm
Passband
(50% relative transmittance(1))
30° incident angle
798 to 877
nm
0° incident angle
830 to 881
nm
Passband
(90% relative transmittance(1))
30° incident angle
838 to 867
nm
AOI
Recommended angle of incidence
0
35
Degrees
0° incident angle
87.34% at 863
nm
Maximum absolute transmittance
30° incident angle
81.89% at 855
nm
(1)
Relative transmittance is a ratio of transmittance to maximum absolute transmittance at the same angle of incidence.
(1)
Dn = bits D0, D2, D4, and so forth. Dn+1 = bits D1, D3, D5, and so forth.
Figure 1. LVDS Switching Diagram
(2)
Dn = bits D0, D1, D2, and so forth.
Figure 2. CMOS Switching Diagram
Copyright © 2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: OPT8241


Số phần tương tự - OPT8241NBNL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPT8241NBN TI1-OPT8241NBN Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   3D Time-of-Flight Sensor
More results

Mô tả tương tự - OPT8241NBNL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPT8241 TI1-OPT8241 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   3D Time-of-Flight Sensor
OPT8320 TI1-OPT8320 Datasheet
1Mb / 88P
[Old version datasheet]   OPT8320 3D Time-of-Flight Sensor
OPT8320 TI-OPT8320_V01 Datasheet
563Kb / 12P
[Old version datasheet]   OPT8320 3D Time-of-Flight Sensor
OPT8241 TI-OPT8241_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   OPT8241 3D Time-of-Flight Sensor
logo
Banner Engineering Corp...
ZMX BANNER-ZMX Datasheet
550Kb / 5P
   ZMX Series 3D Time of Flight Sensor
9 February 2023
logo
ams AG
TMF8701 AMSCO-TMF8701 Datasheet
1Mb / 66P
   Time-of-Flight Sensor
v2-00 2023-Feb-21
TMF8801 AMSCO-TMF8801 Datasheet
218Kb / 2P
   Time-of-Flight Sensor
2019-July-22
logo
Melexis Microelectronic...
MLX75023 MELEXIS-MLX75023 Datasheet
1Mb / 27P
   Time-of-Flight Sensor Array
logo
List of Unclassifed Man...
TOF400F ETC-TOF400F Datasheet
4Mb / 13P
   Time-of-Flight ranging Sensor-4M
logo
STMicroelectronics
VL53L4CD STMICROELECTRONICS-VL53L4CD Datasheet
2Mb / 37P
   Time-of-Flight high accuracy proximity sensor
June 2022 Rev 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com