công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13DX-CD135 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13DX-CD135
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13DX-CD135 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Suntan Capacitors

  TS13DX-CD135_17 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13DX-CD135_17 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS13DX-CD135_17 Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors TS13DX-CD135_17 Datasheet HTML 4Page - Suntan Capacitors TS13DX-CD135_17 Datasheet HTML 5Page - Suntan Capacitors TS13DX-CD135_17 Datasheet HTML 6Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
G E N E R A L , M I N I A T U R I Z E D
TS13D CD135
■STANDARD RATINGS
Outline Size
Rated Voltage
V.DC)
Su
rge Voltage
V.DC)
Rated Capacitance
µF)
Dissipation Factor
MAX
Ripple Current
85ºC
120Hz
Code
ØDxL(mm)
2200
0.25
3.92
A10
36x100
2700
0.25
4.70
A12
36x121
3300
0.25
4.92
C8R
51x75
3900
0.25
5.33
C8R
51x75
4700
0.25
6.44
C10R
51x96
5600
0.25
7.55
C12R
51x115
6800
0.25
8.77
C13R
51x130
8200
0.25
9.40
D10R
64x96
10000
0.25
10.36
D10R
64x96
12000
0.25
12.06
E10R
77x96
15000
0.25
14.43
E10R
77x96
18000
0.25
16.50
E13R
77x130
22000
0.25
19.61
E16R
77x155
27000
0.25
21.51
F13R
90x131
200
250
33000
0.25
25.53
F16R
90x157
1500
0.25
3.22
A10
36x100
1800
0.25
3.52
A10
36x100
2200
0.25
4.00
C8R
51x75
2700
0.25
4.44
C8R
51x75
3300
0.25
5.40
C10R
51x96
3900
0.25
6.29
C12R
51x115
4700
0.25
7.10
D10R
64x96
5600
0.25
7.77
D10R
64x96
6800
0.25
9.14
D12R
64x115
8200
0.25
10.03
D12R
64x115
10000
0.25
11.66
D13R
64x130
12000
0.25
12.88
E12R
77x115
15000
0.25
15.10
E13R
77x130
18000
0.25
17.69
E16R
77x155
250
300
22000
0.25
20.91
F16R
90x157
390
0.20
1.67
A5
36x53
470
0.20
2.15
A8
36x83
560
0.20
2.37
A8
36x83
680
0.20
2..59
A8
36x83
820
0.20
3.07
A10
36x100
1000
0.20
3.41
A10
36x100
1200
0.20
3.81
C8R
51x75
1500
0.20
4.26
C8R
51x75
1800
0.20
5.14
C10R
51x96
2200
0.20
5.70
C10R
51x96
2700
0.20
7.14
C13R
51x130
3300
0.20
7.92
C13R
51x130
3900
0.20
9.00
D12R
64x115
4700
0.20
10.33
D13R
64x130
5600
0.20
11..36
E12R
77x115
6800
0.20
13.10
E13R
77x130
8200
0.20
15.43
F16R
77x155
10000
0.20
18.13
F16R
90x157
12000
0.20
20.02
F16R
90x157
15000
0.20
24.50
F20R
90x196
350
400
18000
0.20
28.83
F24R
90x236
330
0.20
1.52
A5
36x53
390
0.20
1.96
A8
36x83
470
0.20
2.15
A8
36x83
560
0.20
2.37
A8
36x83
680
0.20
2.82
A10
36x100
820
02.0
3.07
A10
36x100
1000
0.20
3.48
C8R
51x75
1200
0.20
3.82
C8R
51x75
1500
0.20
4.70
C10R
51x96
1800
0.20
5.15
C10R
51x96
400
450
2200
0.20
6.44
C13R
51x120
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13DX-CD135_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DX-CD135 SUNTAN-TS13DX-CD135 Datasheet
285Kb / 6P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

Mô tả tương tự - TS13DX-CD135_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com